Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2SLI Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 2SLI
Description  Douilles et cles pour verrous quart de tour
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

2SLI Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  2SLI Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part No. Description
2SQI7
7mm square insert, black
2SQK7
7mm square key, fits 2SQI7
2TRI7
7mm triangle insert, black
2TRK7
7mm triangle key, fits 2TRI7
2SLI
Slotted insert, black
Douilles et clés pour verrous quart de tour
Caractéristiques
Conçu pour les armoires de la série Eclipse et de la série 2000
Douilles pouvant être installées sur place en remplacement des fentes
des verrous quart de tour.
Offertes en formats carrés et triangulaires de 7mm, aussi à fente.
Maintient les indices de protection NEMA, UL et CSA, types 12, 4 et 4X.
Les douilles carrées et triangulaires procurent une sécurité accrue car
elles ne peuvent être manoeuvrées à l'aide de tournevis standard.
Les clés sont vendues séparément.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - 2SLI

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
2SLI HAMMOND-2SLI Datasheet
13Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - 2SLI

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
14TK HAMMOND-14TK Datasheet
136Kb / 3P
Sangles et supports pour montage de borniers
18TK HAMMOND-18TK Datasheet
134Kb / 2P
Sangles et supports pour borniers
DNTB HAMMOND-DNTB Datasheet
72Kb / 1P
SUPPORT POUR TOUR ET RESEAUX DE DONNEES
HLP HAMMOND-HLP Datasheet
212Kb / 3P
Armoire de cablage de faible encombrement pour systemes de securit챕 et reseaux
HMER HAMMOND-HMER Datasheet
72Kb / 1P
Rails pour montage sur bati de 19 po et trousse dadaptateur de largeur
LKN1 HAMMOND-LKN1 Datasheet
47Kb / 1P
Jeu de verrous de type 1
LKN4 HAMMOND-LKN4 Datasheet
57Kb / 1P
Jeu de 12 verrous de type 4
RQT HAMMOND-RQT Datasheet
54Kb / 1P
Ensembles de verrous quart de tour
RRALJK HAMMOND-RRALJK Datasheet
69Kb / 1P
Trousse pour juxtaposition, groupage et liaison de batis
S2CPS HAMMOND-S2CPS Datasheet
113Kb / 1P
Support pour imprimante et papier
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com