Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RASA Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RASA
Description  Equerres dappui lateral reglables
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RASA Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RASA Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part No.
Overall Dimensions
Height Width Depth
RA SA 12BK3
1.75
1.75
9.97
RA SA 16BK3
1.75
1.75
14.95
RA SA 22BK3
1.75
1.75
20.95
RA SA 28BK3
1.75
1.75
28.00
Équerres d'appui latéral réglables
Caractéristiques
Construction en acier de calibre 14.
Les cornières se montent sur les rails pour accessoires, une aile ou les
deux ailes étant utilisées comme support.
Les fentes permettent d'effectuer des ajustements verticaux et
horizontaux.
Vendus par paires.
Nécessite deux paires de rails combinés ou pour montage
d'accessoires.
Revêtement en poudre texturé noir.
Nécessite de la quincaillerie d'assemblage.
Capacité de charge recommandée de 200 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - RASA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RASA28 HAMMOND-RASA28 Datasheet
42Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RASA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-CX-4 PHOENIX-CRIMPFOX-CX-4 Datasheet
66Kb / 3P
Lateral conductor entry
logo
TE Connectivity Ltd
C-2361347 TEC-C-2361347 Datasheet
813Kb / 2P
SLIVER 2.0 2C 33 AWG LATERAL TO LATERAL
C-2343288 TEC-C-2343288 Datasheet
1,008Kb / 3P
SLIVER 2.0 4C 33 AWG LATERAL TO LATERAL
C-2349840 TEC-C-2349840 Datasheet
846Kb / 2P
SLIVER 2.0 2C 33 AWG 100 OHM LATERAL TO LATERAL
C-2349844 TEC-C-2349844 Datasheet
1,020Kb / 3P
SLIVER 2.0 4C 33 AWG 100 OHM LATERAL TO LATERAL
C-2361351 TEC-C-2361351 Datasheet
814Kb / 2P
SLIVER 2.0 2C 33 AWG 100 OHM LATERAL TO LATERAL
C-2361336 TEC-C-2361336 Datasheet
833Kb / 2P
SLIVER 2.0 1C 33 AWG LATERAL TO LATERAL
C-2361340 TEC-C-2361340 Datasheet
834Kb / 2P
SLIVER 2.0 1C 33 AWG, 1OO OHM LATERAL TO LATERAL
C-2361358 TEC-C-2361358 Datasheet
979Kb / 3P
SLIVER 2.0 4C 33 AWG LATERAL TO LATERAL
C-2361362 TEC-C-2361362 Datasheet
975Kb / 3P
SLIVER 2.0 4C 33 AWG 100 OHM LATERAL TO LATERAL
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com