Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RASB Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RASB
Description  Support pour equipement monte en bati
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RASB Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RASB Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mounting Hardware
Part No.
Overall Dimensions
Mounting
Dimensions
Height Width Depth Rack Units Height
RA SB19BK1 1.72
19.00
1.50
1U
1.75
Support pour équipement monté en bâti RASB Series
Caractéristiques
Construction en acier de calibre 14.
Comporte des fentes pour la pose d'attaches de câble ou de bandes
Velcro.
Revêtement lisse en poudre noir.
Nécessite de la quincaillerie d'assemblage.
Capacité de charge recommandée de 75 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - RASB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RAS HAMMOND-RAS Datasheet
69Kb / 2P
Tablette en porte-a-faux pour montage sur deux montants
RAS HAMMOND-RAS Datasheet
241Kb / 2P
Universal Rack Shelf
logo
APEM Components, Inc.
RAS + 1D/1K/1P/1S MULTIMEC-RAS + 1D/1K/1P/1S Datasheet
314Kb / 10P
basic switch modules
logo
AG Electronica
RAS-0212 AGELECTRONICA-RAS-0212 Datasheet
621Kb / 5P
HAT DE 4 RELEVADORES PARA RASPBERRY PI
21/03/2024
logo
SUN HOLD ELECTRIC INC
RAS-03-10- SUNHOLD-RAS-03-10- Datasheet
956Kb / 2P
RAS SERIES
More results

Similar Description - RASB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1421ABK HAMMOND-1421ABK Datasheet
53Kb / 1P
VIS EN NICKEL 10-32 POUR BATI ACEC RONDELLE EN NYLON
1421D HAMMOND-1421D Datasheet
51Kb / 1P
VIS 10-32 POUR BATI
1564 HAMMOND-1564 Datasheet
135Kb / 3P
Bati pour console en acier soude, a section inclinee de 20 degres
H1032BK HAMMOND-H1032BK Datasheet
53Kb / 1P
Vis en nickel 10-32 pour bati avec rondelle en nylon et pointe de vissage
H1224S HAMMOND-H1224S Datasheet
51Kb / 1P
Vis en nickel 12-24 pour bati avec pointe de vissage
PVSA HAMMOND-PVSA Datasheet
69Kb / 1P
Panneau pour bati en aluminium, a fentes
PVSS HAMMOND-PVSS Datasheet
51Kb / 1P
Panneau pour bati en acier, a fentes
RMC HAMMOND-RMC Datasheet
100Kb / 2P
Chassis pour equipement - modele economique
RMMB HAMMOND-RMMB Datasheet
71Kb / 1P
Support pour ecran monte sur bati
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com