Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RCSC Datasheet(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RCSC
Description  Armoire empilable a assembler
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RCSC Datasheet(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RCSC Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RCSC Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RCSC Baying Kit
Part No.
RCSCBAY
dans la plupart des applications de serveur.
La surface des portes est perforée dans une proportion de
63 %, conformément aux exigences des fabricants de serveurs.
Dans le cas de l'armoire de 36 po de profondeur, les panneaux
latéraux sont dotés d'alvéoles défonçables pour le passage de câbles.
Capacité de charge recommandée de 1500 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Galerie
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Usable Mounting Dimensions
Rack
Shipping
Height
Width
Depth
Height
Width
Depth
Units
Weight
RCSC1902124BK1
25.00
24.00
24.50
21.00
19.00
22.99
12U
86 lb (39.1 kg)
RCSC1902131BK1
25.00
24.00
31.50
21.00
19.00
29.99
12U
100 lb (45.5 kg)
RCSC1902136BK1
25.00
24.00
36.00
21.00
19.00
29.99
12U
110 lb (50.0 kg)
RCSC1904224BK1
46.00
24.00
24.50
42.00
19.00
22.99
24U
120 lb (54.5 kg)
RCSC1904231BK1
46.00
24.00
31.50
42.00
19.00
29.99
24U
145 lb (65.9 kg)
RCSC1904236BK1
46.00
24.00
36.00
42.00
19.00
29.99
24U
135 lb (61.4 kg)
Optional Doors
Part No.
Part No.
Part No.
Use with Cabinet Panel Height
Solid Door
Vented Door
Vented Window Door
Units
Rack Units
RCSC19021SDBK1
RCSC19021V DBK1
RCSC19021WDBK1
21.00
12U
RCSC19042SDBK1
RCSC19042V DBK1
RCSC19042WDBK1
42.00
24U
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com