Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RDA Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RDA
Description  Ensemble dadaptateurs de profondeur pour rails
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RDA Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RDA Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Height
Depth
Height
Rack Units
RDA 1U4
1.75
4.00
1.75
1U
RDA 2U4
3.50
4.00
3.50
2U
Ensemble d'adaptateurs de profondeur pour rails
L'ensemble d'adaptateurs de profondeur pour rails d'Hammond Mfg permet de
monter de l'équipement à une distance de quatre (4) pouces devant les rails
ou de quatre (4) pouces derrière les rails. Pratique lorsque l'espace
nécessaire au montage de barres d'alimentation ou d'équipement est
insuffisant. Les adaptateurs de profondeur pour rails d'Hammond présentent
des caractéristiques universelles uniques qui permettent un montage en
retrait ou en extension.
Caractéristiques
Offert dans les dimensions 1U et 2U.
Conçu pour le montage d'équipement devant ou derrière un rail.
Comprend des écrous à cage et des vis pour trous carrés 10-32 pour
adaptateur et rail de montage
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - RDA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Zhengzhou Winsen Electr...
RDA-226 WINSEN-RDA-226 Datasheet
1Mb / 9P
Digital Pyroelectric Infrared Sensor
logo
List of Unclassifed Man...
RDA012M4 ETC-RDA012M4 Datasheet
392Kb / 12P
12 Bit 1.3 GS/s 4:1 MUXDAC
RDA012M4-DI ETC-RDA012M4-DI Datasheet
392Kb / 12P
12 Bit 1.3 GS/s 4:1 MUXDAC
RDA012M4-HD ETC-RDA012M4-HD Datasheet
392Kb / 12P
12 Bit 1.3 GS/s 4:1 MUXDAC
RDA012M4MS ETC-RDA012M4MS Datasheet
427Kb / 13P
12 Bit 1.3 GS/s Master-Slave 4:1 MUXDAC
More results

Similar Description - RDA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
14PLK HAMMOND-14PLK Datasheet
48Kb / 1P
Ensemble porte-cadenas pour bo챤te de jonction
1418PR HAMMOND-1418PR Datasheet
54Kb / 1P
Rails de montage de panneau pour armoires autoportantes
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
1487B HAMMOND-1487B Datasheet
48Kb / 1P
Ensemble de separateur
FDOAK HAMMOND-FDOAK Datasheet
154Kb / 2P
Jeux dadaptateurs de mecanismes de commande pour coupecircuit a bride
PBAS HAMMOND-PBAS Datasheet
76Kb / 1P
Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
RSDP HAMMOND-RSDP Datasheet
58Kb / 1P
Porte de securite a charniere pour montage sur rails
S2CDSK HAMMOND-S2CDSK Datasheet
77Kb / 1P
Ensemble de supports pour rails DIN
S2CRSK HAMMOND-S2CRSK Datasheet
50Kb / 1P
Ensemble de supports pour rails
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com