Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PHA15DW2RP Datasheet(PDF) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

Part # PHA15DW2RP
Description  SSR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Direct Link  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PHA15DW2RP Datasheet(HTML) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PHA15DW2RP Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHA15DW2RP Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHA15DW2RP Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
240V
240V
240V
240V 15A
15A
15A
15A //// 25A
25A
25A
25A (RMS)
(RMS)
(RMS)
(RMS)
定格値・特性値
定格値・特性値
定格値・特性値
定格値・特性値
項
項
項
項
目
目
目
目
記号
記号
記号
記号
P
P
P
PHA15DW2RP
HA15DW2RP
HA15DW2RP
HA15DW2RP PHA
PHA
PHA
PHA15
15
15
15DW2R
DW2R
DW2R
DW2RP
P
P
PS
S
S
S P
P
P
PHA25DW2RP
HA25DW2RP
HA25DW2RP
HA25DW2RP P
P
P
PHA2
HA2
HA2
HA25555DW2R
DW2R
DW2R
DW2RP
P
P
PS
S
S
S
単位
単位
単位
単位
出力
出力
出力
出力 特性
特性
特性
特性
定格電源電圧
V(RMS)
240
V
電源電圧範囲
V(RMS)
60 to 280
V
使用周波数
f
47 to 63
HZ
定格負荷電流
IT(RMS)
15
25
A
1サイクルサージ電流(50Hz正弦波) ITSM
150
250
A
最小動作電流 (最大)
Iop(RMS)
100
mA
開路時漏れ電流(@240V(RMS)最大)
Ileak(RMS)
9.0
mA
オン・ステート電圧
VT(RMS)
1.6
V
応答速度(最大)
T(rps)
1/2Cycle+1mS
-
入力
入力
入力
入力 特性
特性
特性
特性
入力電圧範囲
IIN(DC)
4.5 to 30
V
入力電流 (最大)
IF(DC)
10
mA
ピックアップ電圧 (最大)
PUV
4.5
V
ドロップアウト電圧 (最小)
DOV
1.0
V
入・
入・
入・
入・ 出力共通特性
出力共通特性
出力共通特性
出力共通特性
絶縁耐圧(入・出力、ベース間1分間)
Viso(RMS)
2500
4000 *1
2500
4000 *1
V
入・出力間容量(最大)
C(i-o)
100
pF
動作温度範囲
Top
-30 to +80
°C
保存温度範囲
Tstg
-35 to +100
°C
*1:冷却体を付けて使用する際、デバイスと冷却体間の絶縁が必要な場合は絶縁シートを使用してください。
PHA15DW2RP PHA15
DW2RPS
PHA25DW2RP PHA25
DW2RPS
PHA25DW2RP PHA25
特
特
特
特
徴
徴
徴
徴
* DINレール実装によりワンタッチ取付
ネジ取付も可能
* 縦長タイプにて並列実装に最適
* 冷却フイン、入力表示、スナバ素子標準装備
*強化絶縁タイプ(−S型)を用意
機
機
機
機
能
能
能
能
*
単極単投ノーマルオープン
ゼロスイッチング回路付
定格・特性
定格・特性
定格・特性
定格・特性
DIN
DIN
DIN
DINレール型
レール型
レール型
レール型
SSR
SSR
SSR
SSR


Similar Part No. - PHA15DW2RP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PHA15DW2RP NIEC-PHA15DW2RP Datasheet
313Kb / 3P
SSR - 240V 15/25A (RMS)
PHA15DW2RPS NIEC-PHA15DW2RPS Datasheet
313Kb / 3P
SSR - 240V 15/25A (RMS)
More results

Similar Description - PHA15DW2RP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
FRMS ETC1-FRMS Datasheet
80Kb / 4P
AC Reversible Motor SSR
logo
celduc-relais
SCFL42100 CELDUC-SCFL42100 Datasheet
627Kb / 3P
LOW NOISE SSR
ST645000 CELDUC-ST645000 Datasheet
91Kb / 2P
AC BLINKING SSR
ST600700 CELDUC-ST600700 Datasheet
97Kb / 2P
AC BLINKING SSR
logo
Crydom Inc.,
CN024D05 CRYDOM-CN024D05 Datasheet
755Kb / 6P
5mm Mini SIP SSR
logo
Sharp Corporation
S116S01 SHARP-S116S01 Datasheet
241Kb / 13P
Triac output SSR
logo
Xiamen silicon-top opto...
YAS1 SILICON-TOP-YAS1 Datasheet
899Kb / 7P
700V SSR
YAS2 SILICON-TOP-YAS2 Datasheet
848Kb / 6P
700V 2A SSR
YSM2 SILICON-TOP-YSM2 Datasheet
394Kb / 4P
SSR
logo
GREEGOO Electric Co.,Lt...
GDF6048D GREEGOO-GDF6048D Datasheet
487Kb / 2P
GDF Compound SSR
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com