Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RMMB Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RMMB
Description  Support pour ecran monte sur bati
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RMMB Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RMMB Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mounting Hardware
Part No.
Mounting
Dimensions
Rack Units
Height
RMMB193UBK3
3U
5.25
RMMB1910UBK3
10U
17.50
Support pour écran monté sur bâti RMMB Series
Caractéristiques :
Construction en acier robuste de calibre 12.
Avec bride pour plus de résistance.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Le panneau 3U est poinçonné pour recevoir un support d'écran
standard VESA MIS-D ou ACL/plasma.
Le panneau de 10U est poinçonné pour recevoir un support d'écran
standard VESA MIS-F ou ACL/plasma.
Revêtement lisse en poudre noir.
Accessoires
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - RMMB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RMMB1910U HAMMOND-RMMB1910U Datasheet
79Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RMMB1910UBK3 HAMMOND-RMMB1910UBK3 Datasheet
79Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RMMB193U HAMMOND-RMMB193U Datasheet
78Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RMMB193UBK3 HAMMOND-RMMB193UBK3 Datasheet
78Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RMMB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1421D HAMMOND-1421D Datasheet
51Kb / 1P
VIS 10-32 POUR BATI
1585-6-7-8 HAMMOND-1585-6-7-8 Datasheet
122Kb / 4P
Barres d alimentation de 15 A pour montage vertical sur bati
HMER HAMMOND-HMER Datasheet
72Kb / 1P
Rails pour montage sur bati de 19 po et trousse dadaptateur de largeur
HMESWF HAMMOND-HMESWF Datasheet
68Kb / 2P
Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
IMEDMR HAMMOND-IMEDMR Datasheet
45Kb / 1P
Rails pour montage sur porte
PBAS HAMMOND-PBAS Datasheet
76Kb / 1P
Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
RASB HAMMOND-RASB Datasheet
65Kb / 1P
Support pour equipement monte en bati
RCBS HAMMOND-RCBS Datasheet
71Kb / 2P
Armoire de table ou pour montage sur bati
RKBM HAMMOND-RKBM Datasheet
48Kb / 1P
Tablette pour clavier et ecran, pour montage sur deux montants
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com