Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RMSC Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RMSC
Description  Couvercle de panneau de porte articul챕 en acrylique
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RMSC Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RMSC Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part No.
Overall Dimensions
Mounting
Dimensions
Height Width Depth Rack Units Height
RMSC1902BK1
3.47
19.00
1.61
2U
3.50
RMSC1903BK1 5.22
19.00
1.61
3U
5.25
RMSC1904BK1
6.97
19.00
1.61
4U
7.00
Couvercle de panneau de porte articulé en acrylique
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
S'installe rapidement sur l'équipement monté sur bâti sans qu'il soit
nécessaire de retirer l'équipement.
La porte verrouillable en acrylique fumé permet de voir l'équipement.
Interdit l'accès non autorisé au panneau avant.
Inclut un verrou et une paire de clés.
Revêtement en poudre texturé noir.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - RMSC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RMSC1902 HAMMOND-RMSC1902 Datasheet
171Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RMSC1902BK1 HAMMOND-RMSC1902BK1 Datasheet
171Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RMSC1903 HAMMOND-RMSC1903 Datasheet
981Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RMSC1903BK1 HAMMOND-RMSC1903BK1 Datasheet
981Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RMSC1904 HAMMOND-RMSC1904 Datasheet
171Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RMSC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
HMEBP HAMMOND-HMEBP Datasheet
44Kb / 1P
Panneau de raccordement
IMEBP HAMMOND-IMEBP Datasheet
66Kb / 1P
Panneau de raccordement
PBC HAMMOND-PBC Datasheet
125Kb / 2P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle transparent
PHPF HAMMOND-PHPF Datasheet
54Kb / 1P
Panneau de porte articule
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRL HAMMOND-PJRL Datasheet
196Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PPG HAMMOND-PPG Datasheet
69Kb / 1P
Panneau de ventilation
S2CBP HAMMOND-S2CBP Datasheet
50Kb / 1P
Panneau de base
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com