Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RRCM848UD Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RRCM848UD
Description  Gestionnaire de cables vertical pour bati avec porte
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RRCM848UD Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RRCM848UD Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RRCM848UD Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Gestionnaire de câbles vertical pour bâti avec porte
Les gestionnaires de câbles verticaux facilitent l'organisation des câbles pour
offrir une installation sur un seul ou plusieurs bâtis. La série RRCM comprend
une porte à charnières qui dissimule les câbles gérés, rehaussant
l'esthétique de l'installation.
Caractéristiques
Entièrement en acier avec découpes latérales et arrière pour le
passage de câbles.
Comporte des orifices oblongs permettant d'organiser les câbles à
l'aide de bandes Velcro.
Se montent sur l'un ou l'autre des côtés d'un bâti ouvert (comprend la
quincaillerie de montage).
La porte à charnières s'ouvre sur un côté et se ferme au moyen d'une
bande magnétique.
Peut être utilisé avec les accessoires pour gestion de câbles de toit ci-
dessous (exclut la série RRAL).
Le corps et la porte des gestionnaires sont en acier de calibre 16.
Le corps et la porte comportent un revêtement en poudre texturé noir.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Compatibilité
DRZ477
RB-2P77
DNRRHDW
DC2R44
série DC4R
RRAL
Part No.
Overall Dimensions
Mounting
Dimensions
Door
Included
Managers
Optional
Chimney
Height Width Depth Height
Rack
Units
Included
Part No.
RRCM44UD
82.00
6.00
5.00
77.00
44U
Yes
1
RRCMCH65
RRCM48UD
84.00
6.00
5.00
84.00
48U
Yes
1
RRCMCH65
RRCM844UD
82.00
8.00
6.00
77.00
44U
Yes
1
RCMCH86
RRCM848UD
84.00
8.00
6.00
84.00
48U
Yes
1
RCMCH86
RRCM1244UD 82.00
12.00
6.00
77.00
44U
Yes
1
RRCMCH126
RRCM1248UD 84.00
12.00
6.00
84.00
48U
Yes
1
RRCMCH126
77 inch part numbers are also compatible with 78.75 (45U)
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - RRCM848UD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RRCM848UD HAMMOND-RRCM848UD Datasheet
65Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RRCM848UD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNCE HAMMOND-DNCE Datasheet
51Kb / 1P
PANNEAUY POUR BATI AVEC ENTREE DE CABLE
FRCM HAMMOND-FRCM Datasheet
90Kb / 2P
Gestionnaire de c창bles vertical a barres despacement avec porte
H1224S HAMMOND-H1224S Datasheet
51Kb / 1P
Vis en nickel 12-24 pour bati avec pointe de vissage
IMEDS HAMMOND-IMEDS Datasheet
66Kb / 1P
Tablette de porte pour armoires IME
PCMBV HAMMOND-PCMBV Datasheet
46Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal
PCMDD HAMMOND-PCMDD Datasheet
59Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal articule
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
RRCMS HAMMOND-RRCMS Datasheet
68Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour bati
VCMDS HAMMOND-VCMDS Datasheet
73Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour armoire
VCT HAMMOND-VCT Datasheet
59Kb / 1P
Chemin de cables pour cables verticaux
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com