Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RRCMS84 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RRCMS84
Description  Gestionnaire de cables vertical pour bati
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RRCMS84 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RRCMS84 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Gestionnaire de câbles vertical pour bâti RRCMS Series
Caractéristiques
Utilisés pour organiser de gros faisceaux de câbles de connexion
En acier galvanisé de calibre 16
Se montent sur l'un ou l'autre des côtés d'un bâti ouvert pour relais
Unités de 6 po de largeur
Revêtement résistant en poudre texturé noir.
Part No.
Overall Dimensions
Mounting
Dimensions
Door
Included
2-Post Rack
Managers
Height Width Depth Height
Rack
Units
Compatibility
Included
RRCMS48 42.00
6.00
5.00
42.00
24U
No - Open
RRAL Only
1
RRCMS72 66.50
6.00
5.00
66.50
38U
No - Open
RRAL Only
1
RRCMS84 78.75
6.00
5.00
78.75
45U
No - Open
DNRR, DC4R,
DC2R, RB
1
RRCMD84 78.75
6.00
5.00
78.75
45U
No - Open
DNRR, DC4R,
DC2R, RB
2
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - RRCMS84

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RRCM HAMMOND-RRCM Datasheet
61Kb / 2P
Gestionnaire de cables vertical pour bati avec porte
RRCM1244UD HAMMOND-RRCM1244UD Datasheet
61Kb / 2P
Gestionnaire de cables vertical pour bati avec porte
RRCM1244UD HAMMOND-RRCM1244UD Datasheet
69Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RRCM1248UD HAMMOND-RRCM1248UD Datasheet
61Kb / 2P
Gestionnaire de cables vertical pour bati avec porte
RRCM1248UD HAMMOND-RRCM1248UD Datasheet
71Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RRCMS84

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNCE HAMMOND-DNCE Datasheet
51Kb / 1P
PANNEAUY POUR BATI AVEC ENTREE DE CABLE
PCMBV HAMMOND-PCMBV Datasheet
46Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal
PCMDD HAMMOND-PCMDD Datasheet
59Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal articule
RCBS HAMMOND-RCBS Datasheet
71Kb / 2P
Armoire de table ou pour montage sur bati
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
RRCH HAMMOND-RRCH Datasheet
48Kb / 1P
Traversee de plafond pour cables
RRCM HAMMOND-RRCM Datasheet
61Kb / 2P
Gestionnaire de cables vertical pour bati avec porte
RRLDCASTER HAMMOND-RRLDCASTER Datasheet
60Kb / 1P
Jeu de roulettes de faible resistance pour bati ouvert
VCMDS HAMMOND-VCMDS Datasheet
73Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour armoire
VCT HAMMOND-VCT Datasheet
59Kb / 1P
Chemin de cables pour cables verticaux
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com