Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RRLPDOL Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RRLPDOL
Description  Chassis roulant surbaiss챕 pour bati a 2 montants
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RRLPDOL Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RRLPDOL Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Châssis roulant surbaissé pour bâti à 2 montants
Caractéristiques
Châssis roulant surbaissé - convient à n'importe quelle largeur de bâti
pour relais
Grande capacité de charge (jeu de quatre roulettes) - une paire par
côté)
Pivot à roulement à billes et roulettes en matériau robuste.
Les quatre (4) roulettes sont verrouillables
Comprend toutes les pièces de fixation pour roulettes et bâti
Compatibilité
DC2R
DC4R
DNRRHDKB
DNRRHDW
RRAL
RB-2P
Part No.
Overall
Dimensions
Overall Height
Wheel
Dolly
Brakes
Physical
A dded
Weight
Dolly
Height
Depth
to Cabinet
Diameter Capacity Included
Weight
RRLPDOL
4.13
27.50
1.25
3.00
1080
Yes
32 lb (14.5 kg)
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - RRLPDOL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
RRL025P03 ROHM-RRL025P03 Datasheet
234Kb / 5P
4V Drive Pch MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
RRL025P03 VBSEMI-RRL025P03 Datasheet
1Mb / 9P
P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Rohm
RRL025P03FRA ROHM-RRL025P03FRA Datasheet
791Kb / 14P
Pch -30V -2.5A Power MOSFET
RRL035P03 ROHM-RRL035P03 Datasheet
375Kb / 6P
4V Drive Pch MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
RRL035P03 VBSEMI-RRL035P03 Datasheet
1Mb / 9P
P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Similar Description - RRLPDOL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC2R HAMMOND-DC2R Datasheet
54Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants a assembler en acier leger
DNRRHDKB HAMMOND-DNRRHDKB Datasheet
51Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER ROBUSTE
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
DNRRLDK HAMMOND-DNRRLDK Datasheet
49Kb / 1P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
DNRRLDW HAMMOND-DNRRLDW Datasheet
49Kb / 1P
BATI OUBERT A 2 MONTANTS EN ACIER LEGER SOUDE
RASC HAMMOND-RASC Datasheet
72Kb / 1P
Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
RRAL HAMMOND-RRAL Datasheet
54Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants a assembler en aluminium
RRHDDOL HAMMOND-RRHDDOL Datasheet
54Kb / 1P
Chassis roulant de resistance elevee, pour bati a 2 montants
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com