Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2CSFB24 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 2CSFB24
Description  Cadre pivotant
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

2CSFB24 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  2CSFB24 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Cadre pivotant
Disponible en largeur de 19 ou de 24 po.
De profondeur variable, il peut être réglé de l'avant vers l'arrière.
S'installe avec des charnières positionnées à gauche ou à droite.
Se monte sur des supports de rail (non compris).
Écrous de serrage requis pour le montage sur des rails perforés.
Fini texturé noir.
Panel
Part No.
Fits Console Unit
Fits Console Size
Width
Height
A
B
2CSFT19
Turrets/Terminal
24,36,48,60
19"
8U
15.75
19.28
2CSFT24
Turrets/Terminal
36,48,60
24"
8U
15.75
24.28
2CSFB19
Bases
24,36,48,60
19"
12U
22.09
19.28
2CSFB24
Bases
36,48,60
24"
12U
22.09
24.28
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - 2CSFB24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
2CSFB24 HAMMOND-2CSFB24 Datasheet
192Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - 2CSFB24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1485V HAMMOND-1485V Datasheet
54Kb / 1P
Raccord pivotant
1487V HAMMOND-1487V Datasheet
51Kb / 1P
Raccord pivotant
1487VSS HAMMOND-1487VSS Datasheet
49Kb / 1P
Raccord pivotant
ESF HAMMOND-ESF Datasheet
50Kb / 1P
Bati pivotant Eclipse
ESP HAMMOND-ESP Datasheet
54Kb / 2P
Panneau pivotant Eclipse
HMESWF HAMMOND-HMESWF Datasheet
68Kb / 2P
Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
HMESWP HAMMOND-HMESWP Datasheet
75Kb / 2P
Panneau pivotant
PCJSP HAMMOND-PCJSP Datasheet
63Kb / 2P
Panneau pivotant
PJSP HAMMOND-PJSP Datasheet
54Kb / 1P
Panneau pivotant
SPK HAMMOND-SPK Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de panneau pivotant
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com