Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SCR Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # SCR
Description  Generateur dair chaud haute puissance de 550-650 W
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

SCR Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  SCR Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Générateur d'air chaud haute puissance de 550-650 W
Caractéristiques
Idéal lorsqu'une puissance calorifique élevée est nécessaire.
Maintient des températures de service minimales à l'intérieur des
enceintes.
Contribue à prévenir la défaillance des composants causée par la
condensation et la corrosion.
Thermostat et voyant lumineux intégrés.
La puissance de chauffage s'ajuste à la température ambiante.
La chaleur est évacuée par le dessus du générateur d'air chaud
(ajouter un dégagement de 2 po pour les pièces sensibles à la
chaleur).
Part No.
Watts
Inrush
Volts
Temperature
Ship Wt.
Current (A mps)
Maximum with Fan
lbs
SCR027009
550 W
11 A
AC 120
250°F/120°C
2
SCR027009230
550 W
13 A
AC 230
250°F/120°C
2
SCR027019
650 W
12 A
AC 120
320°F/160°C
2.4
Air Flow:
20 CFM (550W), 26 CFM (650W)
Thermostat Range:
32 - 140 degrees Fahrenheit
Heating Element:
PTC - Semiconductor/resistor
Housing:
Plastic, rated UL94-VO
Connection:
3 pole terminal, AWG 14 max (2.5 mm2)
Mounting:
Clip for 35mm DIN rail
Protection Class:
II (Double Insulated)
Protection Type:
IP20
Approval:
UL Recognized Component, cUL Recognized Component, CE
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - SCR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Kemet Corporation
SCR KEMET-SCR Datasheet
5Mb / 66P
Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
SCR CDE-SCR Datasheet
269Kb / 4P
Type SCRN Film-Paper/Extended Foil Commutating Capacitor
logo
Littelfuse
SCR LITTELFUSE-SCR Datasheet
515Kb / 2P
Universal Lamp Alarm Relay
2016 Rev: 1-A-062316
logo
IDEM Safety Switches
SCR IDEM-SAFETY-SCR Datasheet
1Mb / 2P
Non Contact Magnetic Safety Switches
Jun 21
logo
Kemet Corporation
SCR-020-0R55A250 KEMET-SCR-020-0R55A250 Datasheet
689Kb / 4P
SCR Coils, High Impedance Type
More results

Similar Description - SCR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Power Innovations Ltd
BDX34 POINN-BDX34 Datasheet
91Kb / 7P
Transistor de puissance PNP darlington
logo
List of Unclassifed Man...
OW5691 ETC-OW5691 Datasheet
99Kb / 4P
Relais miniature de puissance
SC948100 ETC1-SC948100 Datasheet
84Kb / 2P
Relais statique monophase de puissance Power Solid State Relay
R147 ETC2-R147 Datasheet
239Kb / 5P
PENTODE AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE A LONGUE DUREE
logo
Hammond Manufacturing L...
FLH HAMMOND-FLH Datasheet
86Kb / 1P
Generateur dair chaud de 125-800 W, avec thermostat
SHG HAMMOND-SHG Datasheet
80Kb / 2P
Generateur de chaleur de 15-150 W
SHGL HAMMOND-SHGL Datasheet
52Kb / 1P
Generateur dair chaud de 250-400 W
SHGM HAMMOND-SHGM Datasheet
83Kb / 2P
Petits generateurs de chaleur par rayonnement de 10-30 W
SHV HAMMOND-SHV Datasheet
100Kb / 2P
Generateur de chaleur de 100-400 W, avec panneau de commande
logo
celduc-relais
SO96386H CELDUC-SO96386H Datasheet
317Kb / 5P
Relais statique monophasé de puissance Single phase Power Solid State Relay
04/07/2012
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com