Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SHGL Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # SHGL
Description  Generateur dair chaud de 250-400 W
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

SHGL Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  SHGL Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Générateur d'air chaud de 250-400 W
Caractéristiques
Idéal lorsqu'une puissance calorifique plus importante ou une
circulation forcée de l'air intérieur est nécessaire.
Conçu pour prévenir la condensation et maintenir une température
minimale à l'intérieur des enceintes.
Des thermostats sont aussi disponibles.
Part No.
Watts
Surface
Temperature
Starting
Current
Dimensions
Ship Wt.
lbs
Length x Width x
Depth
SHGL04600
250
167°F
2.2 A
7.00 x 3.15 x 3.15
2
SHGL04601
400
167°F
3.5 A
9.76 x 3.15 x 3.15
3
Operating Voltage:
AC 110-120 V, 50/60 Hz
Circulation Power:
20 CFM Free Blowing
Axial Fan:
Ball Bearing
Durability:
30,000 hrs. at 68°F ambient temperature
Heating Element:
Resistance heating element with temperature limiter
Heating Body:
Extruded aluminum, black anodized
Connection:
3 pole terminal for 12 AWG
Mounting:
Easily installed by clip mounting on 35 mm DIN rails (included)
Protection Class:
1 (tested for grounding at 1250 V)
Protection:
IP20
Approval:
UL Recognized Component, cUL Recognized Component, CE
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - SHGL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
SHG HAMMOND-SHG Datasheet
80Kb / 2P
Generateur de chaleur de 15-150 W
SHG14000 HAMMOND-SHG14000 Datasheet
80Kb / 2P
Generateur de chaleur de 15-150 W
SHG14001 HAMMOND-SHG14001 Datasheet
80Kb / 2P
Generateur de chaleur de 15-150 W
SHG14003 HAMMOND-SHG14003 Datasheet
80Kb / 2P
Generateur de chaleur de 15-150 W
SHG14005 HAMMOND-SHG14005 Datasheet
80Kb / 2P
Generateur de chaleur de 15-150 W
More results

Similar Description - SHGL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
FLH HAMMOND-FLH Datasheet
86Kb / 1P
Generateur dair chaud de 125-800 W, avec thermostat
logo
STMicroelectronics
SM4T28AY STMICROELECTRONICS-SM4T28AY Datasheet
237Kb / 12P
Automotive 400 W Transil
27-Mar-2012
logo
Hammond Manufacturing L...
SCR HAMMOND-SCR Datasheet
54Kb / 1P
Generateur dair chaud haute puissance de 550-650 W
SHG HAMMOND-SHG Datasheet
80Kb / 2P
Generateur de chaleur de 15-150 W
SHGM HAMMOND-SHGM Datasheet
83Kb / 2P
Petits generateurs de chaleur par rayonnement de 10-30 W
SHV HAMMOND-SHV Datasheet
100Kb / 2P
Generateur de chaleur de 100-400 W, avec panneau de commande
logo
STMicroelectronics
SM4T68AY STMICROELECTRONICS-SM4T68AY Datasheet
237Kb / 12P
Automotive 400 W Transil
27-Mar-2012
logo
XP Power Limited
FCM XPPOWER-FCM Datasheet
220Kb / 2P
400 W Continuous, 600 W Peak
logo
PHOENIX CONTACT
2702221 PHOENIX-2702221 Datasheet
112Kb / 8P
LED enclosure light - PLD E 400 W 250
logo
XP Power Limited
EMH XPPOWER-EMH Datasheet
6Mb / 22P
250 W & 350 W Forced-cooled
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com