Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SWC Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # SWC
Description  Armoire murale a porte pivotante
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

SWC Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  SWC Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Armoire murale à porte pivotante
Remplacée par la série HWM
Caractéristiques
Alors que la série SWC est toujours offerte, la série HWM est un
produit plus performant, doté de caractéristiques supplémentaires
pour vos applications de transmission de la voix/de données et de
sécurité. Cliquez ici pour en apprendre davantage.
Construction en acier de calibre 14.
Une (1) paire de rails taraudés 10-32 conformes à la norme EIA-310-D
pour montage sur bâti de 19 po.
Offerte en trois (2) profondeurs et en trois (3) hauteurs.
Section centrale ventilée.
Porte avant verrouillable en acrylique.
Les charnières des portes peuvent être inversées (en enlevant les deux
portes et en faisant pivoter la section centrale).
Section arrière verrouillable avec encoches en trou de serrure pour
montage mural.
Alvéoles défonçables en haut et en bas pour le passage de câbles.
Capacité de charge recommandée de 200 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Rack
HWM Part No.
Height Width Depth Height Width
Center
Depth
Units
Replacement
SWC192211BK1 26.00
21.38 17.63
22.75
19.00
11.00
13U HWM2412U11BK
SWC193511BK1 38.25
21.38 17.63
35.00
19.00
11.00
20U HWM2420U11BK
SWC194911BK1 52.25
21.38 17.63
49.00
19.00
11.00
28U HWM2424U11BK
SWC192220BK1 26.00
21.38 26.63
22.75
19.00
20.00
13U HWM2412U20BK
SWC193520BK1 38.25
21.38 26.63
35.00
19.00
20.00
20U HWM2420U20BK
SWC194920BK1 52.25
21.38 26.63
49.00
19.00
20.00
28U HWM2424U20BK
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - SWC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Laird Tech Smart Techno...
SWC LSTD-SWC Datasheet
368Kb / 1P
Compatible with WPC Qi Standard
logo
Eravant
SWC-0608F-R1 ERAVANT-SWC-0608F-R1 Datasheet
380Kb / 3P
D-Band Waveguide to 0.8 mm Connector Adapter, Right Angle
Rev 1.0
SWC-0608M-R1 ERAVANT-SWC-0608M-R1 Datasheet
380Kb / 3P
D-Band Waveguide to 0.8 mm Connector Adapter, Right Angle
Rev 1.0
SWC-081F-E1 ERAVANT-SWC-081F-E1 Datasheet
359Kb / 3P
WR-08 Waveguide to 1.0 mm Connector Adapter, End Launch
Rev 1.2
SWC-081M-E1 ERAVANT-SWC-081M-E1 Datasheet
359Kb / 3P
WR-08 Waveguide to 1.0 mm Connector Adapter, End Launch
Rev 1.2
More results

Similar Description - SWC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1418N4 HAMMOND-1418N4 Datasheet
180Kb / 3P
Armoire murale en acier doux de type 4
1418N4AL HAMMOND-1418N4AL Datasheet
173Kb / 3P
Armoire murale en aluminium de type 4X
1422 HAMMOND-1422 Datasheet
176Kb / 3P
ARMOIRE MURALE A 2 PORTES EN ACIER DOUX DE TYPE 12
EN4SDSS HAMMOND-EN4SDSS Datasheet
183Kb / 4P
Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
EN4TD HAMMOND-EN4TD Datasheet
151Kb / 3P
Armoire murale a 2 portes en acier doux de type 12
HWM HAMMOND-HWM Datasheet
127Kb / 3P
Armoire murale a porte pivotante en acier robuste
N1A HAMMOND-N1A Datasheet
115Kb / 3P
Armoire murale en acier doux de type 1
PHW HAMMOND-PHW Datasheet
126Kb / 2P
Armoire murale en polyester de type 4X
PJWL HAMMOND-PJWL Datasheet
124Kb / 3P
Armoire murale en polyester de type 4X
SWCC HAMMOND-SWCC Datasheet
64Kb / 2P
Armoire murale a porte pivotante - modele economique
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com