Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SWCC Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # SWCC
Description  Armoire murale a porte pivotante - modele economique
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

SWCC Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  SWCC Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. SWCC Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Lock for Side
Panels
Part No.
SWCCLOC
Armoire murale à porte pivotante - modèle économique
Caractéristiques :
Porte à charnière double facilitant l'accès à l'arrière (angle d'ouverture
de 120 °).
Construction en acier léger de calibre 16.
Comprend deux (2) paires de rails à trous carrés conformes à la norme
EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
Jeu de départ de vis M5 et d'écrous à cage inclus.
Pour la quincaillerie 10-32, voir la série 1421CNABK .
La profondeur des rails est réglable par incréments de 25 mm.
L'angle d'ouverture de la porte avant en verre trempé est de 180 °.
Les panneaux avant et latéraux sont ventilés pour permettre la
circulation d'air.
Les panneaux latéraux amovibles peuvent être verrouillés au moyen
d'un verrou offert en option [SWCCLOC].
Accès arrière pour câble.
Des ventilateurs offerts en option peuvent être installés sur le toit.
Livrée assemblée, prête à installer.
Revêtement lisse en poudre noir.
Capacité de charge recommandée de 80 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Usable Rack
Height Width Depth Height
Width
Depth
Depth
Units
SWCC1901021BK2
14.18
23.70
21.80
10.50
19.00
10.98
20.91
6U
SWCC1901521BK2
20.40
23.70
21.80
15.75
19.00
10.98
20.91
9U
SWCC1902121BK2
25.60
23.70
21.80
21.00
19.00
10.98
20.91
12U
SWCC1902621BK2
30.90
23.70
21.80
26.25
19.00
10.98
20.91
15U
SWCC1903121BK2
36.10
23.70
21.80
31.50
19.00
10.98
20.91
18U
Usable depth refers to the spacing between the inside of glass door to the inner rear of the
enclosure.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - SWCC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
SWCC1901021 HAMMOND-SWCC1901021 Datasheet
679Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
SWCC1901521 HAMMOND-SWCC1901521 Datasheet
749Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
SWCC1902121 HAMMOND-SWCC1902121 Datasheet
822Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
SWCC1902621 HAMMOND-SWCC1902621 Datasheet
893Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
SWCC1903121 HAMMOND-SWCC1903121 Datasheet
963Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - SWCC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC200 HAMMOND-DC200 Datasheet
103Kb / 2P
ARMOIRE POUR SERVEUR - MODELE ECONOMIQUE
FWB HAMMOND-FWB Datasheet
84Kb / 1P
Support mural non reglable - modele economique
HWM HAMMOND-HWM Datasheet
127Kb / 3P
Armoire murale a porte pivotante en acier robuste
PHW HAMMOND-PHW Datasheet
126Kb / 2P
Armoire murale en polyester de type 4X
PJWL HAMMOND-PJWL Datasheet
124Kb / 3P
Armoire murale en polyester de type 4X
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
REFK HAMMOND-REFK Datasheet
121Kb / 3P
Armoire a assembler - modele economique
RMC HAMMOND-RMC Datasheet
100Kb / 2P
Chassis pour equipement - modele economique
SWC HAMMOND-SWC Datasheet
57Kb / 1P
Armoire murale a porte pivotante
WMC HAMMOND-WMC Datasheet
85Kb / 2P
Bati mural - modele economique
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com