Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VCMDS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # VCMDS
Description  Gestionnaire de cables vertical pour armoire
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

VCMDS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  VCMDS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Gestionnaire de câbles vertical pour armoire VCMDS
Series
Utiliser avec les armoires de la série C2
Caractéristiques
Se fixe sur des profilés en C de profondeur pour bâti, à la verticale à
l'intérieur des armoires Hammond...
Corps en acier avec deux portes à ouverture et à fermeture rapides...
Offert en deux hauteurs de bâti...
Conçu pour être utilisé avec nos bâtis de la série Contempra 2 ...
Quincaillerie de montage sur profilés en C comprise.
Revêtement en poudre résistant noir.
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Frame Compatability
Height Width Depth Height
Rack Units
V CMDS70BK1
70.00
2.69
4.26
70.00
40U
C2 Only
V CMDS78BK1
78.75
2.69
4.26
78.75
45U
C2 Only
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - VCMDS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
VCMDS70 HAMMOND-VCMDS70 Datasheet
75Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
VCMDS78 HAMMOND-VCMDS78 Datasheet
66Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - VCMDS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PCMBS HAMMOND-PCMBS Datasheet
51Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal a anneaux en acier
PCMBV HAMMOND-PCMBV Datasheet
46Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal
PCMDD HAMMOND-PCMDD Datasheet
59Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal articule
PCMDS HAMMOND-PCMDS Datasheet
60Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal a peigne en acier
RCBS HAMMOND-RCBS Datasheet
71Kb / 2P
Armoire de table ou pour montage sur bati
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
RRCH HAMMOND-RRCH Datasheet
48Kb / 1P
Traversee de plafond pour cables
RRCM HAMMOND-RRCM Datasheet
61Kb / 2P
Gestionnaire de cables vertical pour bati avec porte
RRCMS HAMMOND-RRCMS Datasheet
68Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour bati
VCT HAMMOND-VCT Datasheet
59Kb / 1P
Chemin de cables pour cables verticaux
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com