Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PLS-080B-3VAL Datasheet(PDF) 2 Page - PIC GmbH

Part # PLS-080B-3VAL
Description  Edelstahl-Levelsensor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

PLS-080B-3VAL Datasheet(HTML) 2 Page - PIC GmbH

  PLS-080B-3VAL Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH PLS-080B-3VAL Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
PLS-080B-3VAL
PLS-080B-3VAL
Edelstahl-Levelsensor
Funktionsskizze
Der Schaltabstand des
kann sich verändern, wenn dieser auf
ferromagnetischen Teilen montiert wird.
Elektromagnetische Einflüsse und
Magnetfelder können das Schaltverhalten des
Levelsensors ebenfalls verändern.
PLS-080B-3VAL
Bemerkungen
Bei Montage mit aufwärts
gerichtetem Steigrohr kehrt sich das
Schaltverhalten um.
Montage
Materialinformationen
Material
Farbe
Gehäuse
Edelstahl 304, mechanisch poliert
Kabel
UL 1332, AWG 24, 4 mm abisoliert und verzinnt
schwarz
Muttern
Edelstahl 304, M10, 1 Stück vormontiert
Schwimmer
Edelstahl 304, mechanisch poliert
Vergussmasse
PU / Epoxidharz
schwarz
Dichtring
Silikon
weiß
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone
+49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
5.0
pls080b3val_ds_d_5.0
Seite 2 von 2
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com