Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PLS-080B-6VAL Datasheet(PDF) 1 Page - PIC GmbH

Part # PLS-080B-6VAL
Description  Edelstahl-Leistungs
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

PLS-080B-6VAL Datasheet(HTML) 1 Page - PIC GmbH

  PLS-080B-6VAL Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH PLS-080B-6VAL Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
PLS-080B-6VAL
Schaltleistung max.
50
Schaltstrom max.
1,5
Betriebstemperatur
-40
PLS-080B-6VAL
Dauerstrom max.
Schaltspannung max.
Spannungsfestigkeit min.
Gesamtwiderstand max. (Neuwert)
Edelstahl-Leistungs-
Levelsensor
Umgebungsbedingungen
Kontaktform
B
200
250
2
400
150
VDC
VAC
W / VA
A
A
VDC
m
Ω
125
bis +
°C
Lagertemperatur
125
-40 bis +
°C
Elektrische Daten
@ 25 °C
Dichte des Schwimmers typ.*
0,7
Empfohlene Mindestdichte des Mediums
Dichte des Schwimmers + 20%
g / cm
g / cm
3
3
Mechanische Daten
Abmessungen in mm
Zulassungen
Verpackungseinheit (VPE)
5
Gewicht pro Stück
54
Gewicht pro VPE
278
g
g
Stück
Features
Bestellinformationen
* im Auslieferungszustand
Edelstahl-Gehäuse
Robust und langlebig
Netzspannungsvariante
Geeignet für Lebensmittel-Kontakt
Erweiterter Temperaturbereich
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone
+49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
5.0
pls080b6val_ds_d_5.0
Seite 1 von 2
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com


Similar Part No. - PLS-080B-6VAL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
PLS-080B-3VAL PIC-PLS-080B-3VAL Datasheet
189Kb / 2P
Edelstahl-Levelsensor
More results

Similar Description - PLS-080B-6VAL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
HSR-834WT PIC-HSR-834WT_14 Datasheet
125Kb / 1P
Leistungs-Wechslerkontakt
PMC-5025 PIC-PMC-5025_14 Datasheet
186Kb / 1P
Leistungs-Wechslerkontakt
MS-228-6 PIC-MS-228-6_14 Datasheet
236Kb / 2P
Leistungs-Reedsensor
PLS-045A-3VAI PIC-PLS-045A-3VAI Datasheet
251Kb / 2P
Edelstahl-Levelsensor
PLS-045A-6VAI PIC-PLS-045A-6VAI Datasheet
251Kb / 2P
Edelstahl-Leistungs
PLS-045B-3VAI PIC-PLS-045B-3VAI Datasheet
251Kb / 2P
Edelstahl-Levelsensor
PLS-045B-6VAI PIC-PLS-045B-6VAI Datasheet
251Kb / 2P
Edelstahl-Leistungs
PLS-080A-3VAL PIC-PLS-080A-3VAL Datasheet
189Kb / 2P
Edelstahl-Levelsensor
PLS-080A-6VAL PIC-PLS-080A-6VAL Datasheet
189Kb / 2P
Edelstahl-Leistungs
PLS-080B-3VAL PIC-PLS-080B-3VAL Datasheet
189Kb / 2P
Edelstahl-Levelsensor
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com