Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HPC2 Datasheet(PDF) 2 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

Part # HPC2
Description  RESISTANCE TO POWER SURGE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KOA [KOA Speer Electronics, Inc.]
Direct Link  http://www.koaspeer.com
Logo KOA - KOA Speer Electronics, Inc.

HPC2 Datasheet(HTML) 2 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

  HPC2 Datasheet HTML 1Page - KOA Speer Electronics, Inc. HPC2 Datasheet HTML 2Page - KOA Speer Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
■性能 Performance
■負荷軽減曲線 Derating Curve
周囲温度40℃以上で使用される場合は、左図負荷軽減曲線に従って、定格
電力を軽減してご使用下さい。
For resistors operated at an ambient temperature of 40℃ or above, a power
rating shall be derated in accordance with the derating curve on the left.
100
80
60
40
20
0
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200
周囲温度 Ambient temperature(℃)
試験項目
規格値 Performance Requirements
試験方法
Test Items
ΔR±(%+0.05Ω)
Test Methods
保証値 Limit
代表値 Typical
抵抗値 Resistance
測定電圧 Measuring voltage
抵抗値
規定の許容差内
―
3.3Ω∼8.2Ω
0.3V
Resistance
Within specified tolerance
10Ω∼82Ω
1.0V
100Ω∼390kΩ
3.0V
抵抗温度係数
−900±300×10−6/K:R<100Ω
―
+25℃ / −40℃ and +25℃ / +125℃
T.C.R.
−1200±300×10−6/K:R≧100Ω
電圧係数(1kΩ以上に適用)
0∼−0.2%/V(HPC1/2)
定格電圧及び定格電圧 × 10%
Voltage coefficient
0∼−0.1%/V(HPC1)
―
Rated voltage and rated voltage × 10%
(Apply for 1kΩ or over)
0∼−0.05%/V(HPC2,3,4,5)
過負荷(短時間)
2
0.4
定格電圧 × 2.5 倍又は最高過負荷電圧の低い方を 5 秒印加
Overload(Short time)
Rated voltage × 2.5 or Max. overload vol., whichever is lower, for 5s.
試験回路にて、最高パルス電圧に充電されたコンデンサから1秒ON、
1秒OFFで10,000サイクル抵抗器へ高圧パルスを印加する。
The resistor mounted on to the test circuit as below is applied with
high voltage impulse 10,000 cycles.
高圧パルス
Resistance to pulse
5―
はんだ耐熱性
2
0.8
Resistance to soldering heat
350℃±10℃, 3.5s±0.5s
温度急変
2
0.4
−40℃(30min.)/+85℃(30min.)5 cycles
Rapid change of temperature
耐湿負荷
5
0.6
40℃±2℃, 90%∼95%RH, 1000h
Moisture resistance
1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期 1.5h ON / 0.5h OFF cycle
定格負荷
5
0.4
40℃±2℃, 1000h
Load life
1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期 1.5h ON / 0.5h OFF cycle
高温放置
5
1.7
+200℃, 1000h
High temperature exposure
外観に異常がなく、表示は
イソプロピルアルコール又はキシレンに3分間漬け、除滴後10分間
耐溶剤性
容易に判読できること。
―
放置してブラッシングを10回行う。
Resistance to solvent
No abnormality in appearance.
Dipping in IPA or Xylene for 3 min. and leaving for 10 min.after
Marking shall be easily legible.
removing drops, then brushing 10 times.
10kΩ
DC
(Max.pulse voltage)
C=1,000pF
Rx
SW
1secON
1secOFF
(In silicon oil)
本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器への御使用を検討される場合には、必ず事前に御相談下さい。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.
Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment.
Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.
www.koanet.co.jp
■使用上の注意 Precautions for Use
●
雷等のサージが発生しやすい環境下において、開回路で使用される抵抗器や、入力、出力、グランドに直結している抵抗器や、パルスが印加される回路で使用される抵抗
器は、サージやパルスにより抵抗器が破壊される可能性がありますので、可能性のあるサージやパルスに対し、
ワースト状態を想定して十分なチェックを行った上で抵抗器
を選定することが必要です。
●
本製品の塗装は表示を見やすくする為のもので、電気的な特性
(耐電圧等)
はございません。また、本製品の塗装は外部衝撃に弱く、輸送中にキャップ部の塗装が剥がれる事が
ございます。
表示の判読を妨げない範囲での塗装剥がれや塗装のブク、
キズは良品としてお取り扱い頂きますようお願い致します。
●
洗浄は最小限にして下さい。洗浄液に浸漬することで塗装膜が弱くなります。
超音波洗浄や噴流洗浄は極力避け、
十分乾燥するまでは塗装膜に外力を加えないで下さい。
洗浄後
約20分間は抵抗器の塗装膜に外力が加わらないようにご配慮下さい。特に基板の積み重ね等は行わないで下さい。
●
Under the environment where surge like thunders etc. is apt to happen, the resistors used for open circuit, resistors connected directly to input, output or ground, and
resistors used for the circuit pulse applied to, may be destructed by surge or pulse. Therefore, the resistors need to be selected after sufficient check on the
supposition of the worst condition against possible surge and pulse.
●
The coating of this product is used to make the marking easy to see,and there is no electric characteristic
(dielectric withstanding voltage etc,)
.The coating of this
product is weak to an external impact. So,the coating of the cap might peel off while transporting it. Please judge the product which reads the marking easily even if
there are peeling off,a bruise,and a pinhole in the coating to be a non-defective unit.
●
Be careful to handle these resistors because coating are weak to outer shock.please wash them to a minimum.No external force is given to the coating films until they
are well dried because the coating films become weaker right after washing.Please pay attention not to apply any external force onto the coating film of resistors for 20
minutes after drying.Especially no PC boards shall be piled up.



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com