Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RHIO10 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RHIO10
Description  Remote I/O Manager
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RHIO10 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RHIO10 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RHIO10 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rhio10
Rhio10 Remote Ethernet I/O Manager
포함 내역
- Console Cable
- RJ-45 - DB9 Female 스트레이트 케이블 어댑터
- DIN-레일 거취 키트
- CD-ROM
자세한 정보는 세나 웹페이지에서 www.sena.co.kr
주문 정보
기술 사양
Remote I/O Manager,
RHIO10
Network Interface
· 10 Base-T Ethernet 연결 지원
· 고정 및 유동 IP 체계 지원
Digital Input
· 입력 점 개수 : 12
· 입력 형태 : 전압
· 입력 회로 : 광학적 절연(photo-coupler)
· 입력 범위 : 0V ~ ±24V
OFF : 0V ~ ±1.2V
ON : ±3.3V ~ ±24V
· 샘플링 주기 : 20ms
· 절연 전압 : 5KV
Digital Output
· 출력 점 개수 : 10
· 출력 형태 : 릴레이
· 정격 부하 : 3A/240VAC
· 절연 내성 : 1000분 (DC 500V)
· 전기적 수명 : 100,000 회 동작
· 절연 전압 (코일 및 접점) : 4KV
· 응답 속도 : 10ms
Analog Input
· 채널 개수 : 4
· 유효 해상도 : 10-bit
· 입력 형태 : 전압 또는 Direct coupling
· 입력 범위 : 0V ~ Aref (Analog reference
voltage, 2~5V)
· 샘플링 주기 : 1 KHz
Protocols
· ARP, IP/ICMP, TCP
· telnet, DHCP client
Management
· Rhio Manager, 시리얼 콘솔 또는 텔넷
Software Support
· Windows MFC DLL 라이브러리
· I/O 설정, I/O 감시 및 제어
Diagnostic LED
· Power, Link, Act
· Digital Output, 1~10
· Digital Input, 1~12
· Analog Input, 1~4
Power
· 9V ~ 48VDC, 최대 5W
Environmental
· 동작 온도 : 0 ~ 50℃
· 보관 온도 : -20 ~ 66℃
· 습도 : 90% Non-condensing
Physical properties
· 치수 (L x W x H)
137 x 111 x 58 (mm)
· 무게 : 730g
Certification
· FCC, CE, MIC
Warranty
· 5년 보증
패널 레이아웃
(주)세나테크놀로지
서울시 서초구 양재동 210번지 137-130
전화: 02)573-7772, 팩스: 02)573-7710
제품문의:
전화:02)529-7024, email: sales@sena.com
기술지원:
전화:02)573-5422, email: support.kr@sena.com
Terminal Block for Analog/Digital Inputs
Indicator Lamps
for I/O
Serial Console
Ethernet Interface
Power Input
Terminal Block for Digital Outputs
Indicators for Power/Ethernet
www.sena.co.kr



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com