Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VTS Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # VTS
Description  console sever
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

VTS Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  VTS Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers VTS Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers VTS Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
콘솔 서버,
VTS Series
ARP,IP/ICMP, TCP, Telnet, SSH v1 &v2,
DNS,DynamicDNS, HTTP, HTTPS,
SMPT, SMPT with Authentication, pop-before SMTP,
DHCP client, NTP, PPPoE,
SNMPv1&v2(MIBII), RIP,Staticrouting
1개의 PC카드 슬롯
ATA 플래시 메모리 카드
8.2.11b 무선 LAN카드
LAN 카드
Modem 카드
시스템 및 포트 접근에 대한 다양한 보안 기능 지원
사용자 권한 관리: Root, Admin, Port Admin, User
SSH v1 & v2 (public key 지원)
RADIUS, LDAP, TACACS + 인증지원
IP 필터링
시스템 로그: NFS, syslog 서버, ATA 플래시 메모리 카드
포드 버퍼링: NFS, syslog 서버, ATA 플래시 메모리 카드
매체 및 장치에 따라 유연한 버퍼 크기 설정 가능
E_mail 및 SNMP에 의한 알람 경보 기능
Power
In-Use
PCMCIA
Link, Act, 100Base
Serial Ready/Rx/Tx for each console port
5 VDC 외부전원
1.5A /5VDC
동작 온도:0℃ to 50℃
저장 온도:-20℃ to 66℃
습도: 90%이하(단 결로현상이 없을 것)
프로토콜
PC 카드
보 안
로깅 & 이벤트 핸들링
LED
POWER
Environmental
NAT 기반의 효율적인 안전한 클러스터링 (마스터/슬레이브 방식)
최대 544개의 장치 관리 가능
- 웹, Telnet/SSH, 시스템 콘솔, HelloDevice Manager
- 파워 유저를 위한 Linux 커맨드 라인 인터페이스 제공
- 풍부한 시스템 상태 및 통계치 표시 기능
- 펌웨어:Telnet, 웹이나 시스템 콘솔을 이용한 다운로드
클러스터링
관 리
110~240 VAC, 50/60 Hz
43w
110~240 VAC, 43W
Single /Dual power
or 48~65VDC
크 기
245 mm L (9.6 inch)
153 mm W (6.0 inch)
30 mm H (1.2 inch)
치 수
크 기
432 mm L (17 inch)
212 mm W (7.6 inch)
44.5 mm H (1.75 inch)
1U,19 인치, 랙 장착
크 기
443 mm L
253 mm W
44 mm H
1U,19 인치, 랙 장착
무 게: 1.5kg
무 게: 2.8kg
무 게: 3.0 kg (Single power)
무 게: 3.1 kg (Dual power)
MIC
인 증
5-years limited warranty
보증기간



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com