Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VTSII Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # VTSII
Description  consol sever
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

VTSII Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  VTSII Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers VTSII Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers VTSII Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers VTSII Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
지능형 콘솔 서버,
VTS II Series
▶ VTS II 400
4-포트 지능형 콘솔 서버
▶ VTS II 800/1600/3200
8/16/32-포트 지능형 콘솔 서버
▶ VTS II 4800
48-포트 지능형 콘솔 서버
VTS II 시리즈 는 이기종 장비들의 시스템 콘솔들을 통합하여 네트워크를
통해 접속할 수 있게 함으로써, 전사적인 각종 IT 자원들을 효율적이고 체
계적으로 통합 관리할 수 있게 합니다.
VTS II 시리즈 는 듀얼 파워, 듀얼 이더넷 및 내장형 모뎀 등 강력한 이중
화 기능을 지원하여 안정성을 보장하며, 내장된 USB 또는 PC 카드 인터
페이스를 통해 무선 LAN 연결, CDMA 무선 통신 연결, 플래시 메모리 추
가 등 다양한 부가 기능을 제공합니다.
VTS II 시리즈 는 지능형 콘솔 서버로써 Perl 스크립트 엔진과 16M의 사
용자 메모리 공간을 제공함으로써, 사용자가 원하는 각종 부가 기능을 구
현할 수 있으므로, 보다 유연하고 효과적으로 콘솔 통합 관리를 할 수 있
습니다.
VTS II 시리즈 는 SSH 등 터미널 접속 보안 뿐 아니라, 사용자 인증 보
안인 RADIUS, LDAP, TACACS+ 등의 기능을 제공하며, 사용자 그룹
에 의해 포트 접속을 관리할 수 있게 하며, Custom PAM(Pluggable
Authentication Modules)에 의해 전체적인 접속 보안을 관리할 수 있게
함으로써 차원 높은 보안 기능을 제공하고 있다.
VTS II 시리즈 는 Intel, HP, DELL, Sun 등의 다양한 서버 관리를 효과적
으로 지원하기 위해 IPMI v 2.0, iLO, ALOM, DRAC, SMASH 등 서버 자
체적으로 내장된 관리 프로토콜을 지원합니다.
VTS II 시리즈 는 Windows 원격 데스크탑 연결, 웹 기반의 원격 관리 소
프트웨어 및 VNC 연결 기능을 지원하는 Free KVM 기능을 제공함으로써
한 서버 당 최대 8개의 Free KVM 콘솔 세션을 지원합니다.
VTS II 시리즈 는 강력한 데이터 로깅을 내장하고 있으므로, 내장 또는 원
격 저장 시스템 등 다양한 매체로 장비들의 콘솔 메시지 이력을 저장할 수
있으며, 경보 발생 알림 기능 등을 구비함으로써 사용자의 효과적인 장비
관리를 지원합니다.
VTS II 시리즈 는 전원 제어 장치, VTS PM 과 연동하여 장비의 콘솔 제어
뿐만 아니라 전원 Rebooting 도 가능하게 함으로써 총체적인 장애 상황에
대처할 수 있게 합니다.
특징
·4/8/16/32/48 콘솔 포트의 통합 관리 지원
- Sun, Cisco, IBM, HP 등 모든 장비들과 호환
- 컴팩트한 1U 사이즈
·IP v4 / v6 듀얼 스택 지원
·Perl 스크립트 엔진 내장
·다양한 콘솔 관리 기능
- 포트 데이터 로깅
(syslog, NFS, samba, USB/PCMCIA 메모리 등)
- 포트 이벤트에 따른 각종 자동화 기능
(SNMP trap에 의한경보 발생 및 Perl 스크립트에 의한
자동 조치)
- 포트에 연결된 장비들의 자동 인식 기능
- 포트 별 사용자 그룹 관리 및 동시 사용자 접속지원
·Free KVM 연결 지원
- Windows 원격 데스크탑 연결, 웹 기반의 원격 관리 소프트
웨어 및 VNC 연결 기능 지원
·강력한 보안 지원
- SSH, SSL, HTTPS, Firewall
- RADIUS, LDAP, TACACS+, Kerberos 인증
·다양한 서버 관리를 위한 프로토콜 지원
- IPMI v 2.0, iLO, ALOM, DRAC, SMASH 등
·다양한 인터페이스 지원
- USB 2.0 호스트 : USB 메모리 등
- PCMCIA 카드 : 플래쉬 메모리, 모뎀, 유무선 LAN 카드
·강력한 이중화 지원
- Dual Ethernet, Dual Power, 내장형 모뎀 장착
·각종 전원 관리 장치와의 연동을 통한 전원 제어 지원
- Servertech, Baytech 및 세나 전원관리장치 지원


Similar Part No. - VTSII

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
VTS ETC-VTS Datasheet
566Kb / 3P
console sever
logo
Vatronics Technologies ...
VTS VATRONICS-VTS Datasheet
247Kb / 5P
SMD Tantalum Capacitors
logo
Communications & Power ...
VTS-6252F1 CPI-VTS-6252F1 Datasheet
84Kb / 1P
200 W, CW Helix TWT Series
VTS-6252K1 CPI-VTS-6252K1 Datasheet
84Kb / 1P
200 W, CW Helix TWT Series
logo
PerkinElmer Optoelectro...
VTS-81 PERKINELMER-VTS-81 Datasheet
21Kb / 1P
VTS Process Photodiodes
More results

Similar Description - VTSII

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
NEMO10 ETC-NEMO10 Datasheet
785Kb / 2P
Uart embedded device sever module
VTS ETC-VTS Datasheet
566Kb / 3P
console sever
logo
Fairchild Semiconductor
FCH070N60E FAIRCHILD-FCH070N60E Datasheet
1Mb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCH072N60 FAIRCHILD-FCH072N60 Datasheet
771Kb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCH125N60E FAIRCHILD-FCH125N60E Datasheet
793Kb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCH165N60E FAIRCHILD-FCH165N60E Datasheet
781Kb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCP125N60E FAIRCHILD-FCP125N60E Datasheet
1Mb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCP165N60E FAIRCHILD-FCP165N60E Datasheet
1Mb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCPF067N65S3 FAIRCHILD-FCPF067N65S3 Datasheet
874Kb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
logo
Silicom Ltd.
M1E2G8I80SC62 SILICOM-M1E2G8I80SC62 Datasheet
422Kb / 6P
Gigabit Ethernet and Sever Adapter
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com