Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GUVC-T20GD-U Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GUVC-T20GD-U
Description  UV-C sensor probe (DVGW)
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

GUVC-T20GD-U Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  GUVC-T20GD-U Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
특징
알루미늄 질화갈륨 기반의 물질
쇼트키 타입 광다이오드
광기전성 모드 동작
우수한 가시광 차단성
적용
고유 UV-C 파장 영역 감지
도면 및 치수
살균 램프 감지
절대 최대 평가
기호
단위
Tst
℃
Top
℃
Vr, max.
V
If,max.
㎃
90
순방향 전압
1
-40
저장 가능 온도
동작 가능 온도
역방향 전압
-30
85
2
UV-C 센서
GUVC-T20GD-U
항목
최소값
최대값
비고
f,max.
Popt
㎼/㎠
Tsol
℃
특성 (25℃ 상온)
기호
최소값
최대값
단위
Id
90
㎁
㎂
Itc
%/℃
R
A/W
λ
210
280
㎚
㎟
반응도 곡선
자외선 광량에 따른 광전류 변화
주의
정전기로 인해 제품이 손상될 수 있으므로, 정전기에 주의하시기 바랍니다.
TO-CAN cap을 절연하지 않으면 오동작 할 수 있음.
10% of R
광전류
Iph
0.06
UVC Lamp
λ = 254 ㎚, Vr = 0 V
-0.07
암전류
온도 계수
활성영역
6.894
반응도
감지 파장 영역
항목
시험 조건
대표값
Vr = 0.1 V
UVC Lamp, 1㎽/㎠
5.3
260
10초 이내
측정 광량 범위
0.01
※참고:광원의 세기가 100,000㎼/㎠보다 큰 경우, 문의 주시기 바랍니다.
100,000
UVC Lamp
납땜 온도


Similar Part No. - GUVC-T20GD-U

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
GUVC-T21GH ETC-GUVC-T21GH Datasheet
202Kb / 1P
UV Sensor Module
logo
Roithner LaserTechnik G...
GUVC-T21GH ROITHNER-GUVC-T21GH Datasheet
444Kb / 3P
voltage output
More results

Similar Description - GUVC-T20GD-U

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
GUVA-S12SC-I8H3 ETC-GUVA-S12SC-I8H3 Datasheet
330Kb / 1P
UV Sensor Probe
GUVC-T11GC-4LW11 ETC-GUVC-T11GC-4LW11 Datasheet
291Kb / 1P
UV-C sensor probe
GUVC-T11GC-I4LW8 ETC-GUVC-T11GC-I4LW8 Datasheet
260Kb / 1P
UV-C sensor probe (DVGW)
GUVC-T11GC-I7LW11 ETC-GUVC-T11GC-I7LW11 Datasheet
295Kb / 1P
UV-C sensor probe
GUVC-T11GC-I8LW6 ETC-GUVC-T11GC-I8LW6 Datasheet
273Kb / 1P
UV-C sensor probe (DVGW)
GUVX-T1XGC-3LO1 ETC-GUVX-T1XGC-3LO1 Datasheet
344Kb / 1P
UV sensor probe
GUVX-T1XGC-3LW5 ETC-GUVX-T1XGC-3LW5 Datasheet
298Kb / 1P
UV sensor probe
GUVX-T1XGC-I8LO1 ETC-GUVX-T1XGC-I8LO1 Datasheet
361Kb / 1P
UV sensor probe
GUVX-T1XGC-I8LW5 ETC-GUVX-T1XGC-I8LW5 Datasheet
318Kb / 1P
UV sensor probe
GUVX-T1XGC-LA6 ETC-GUVX-T1XGC-LA6 Datasheet
352Kb / 1P
UV sensor probe
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com