Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ARF Datasheet(PDF) 2 Page - Ohmite Mfg. Co.

Part # ARF
Description  High power density
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OHMITE [Ohmite Mfg. Co.]
Direct Link  http://www.ohmite.com
Logo OHMITE - Ohmite Mfg. Co.

ARF Datasheet(HTML) 2 Page - Ohmite Mfg. Co.

  ARF Datasheet HTML 1Page - Ohmite Mfg. Co. ARF Datasheet HTML 2Page - Ohmite Mfg. Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Page 2 of 2
The information contained herein does not form part of
a contract and is subject to change without notice. Arcol
operate a policy of continual product development, therefore,
specifications may change.
It is the responsibility of the customer to ensure that the
component selected from our range is suitable for the intended
application. If in doubt please ask Arcol.
ARCOL UK Limited,
Threemilestone Ind. Estate,
Truro, Cornwall, TR4 9LG, UK.
T +44 (0) 1872 277431
F +44 (0) 1872 222002
E sales@arcolresistors.com
www.arcolresistors.com
1/12.39
ARF Low Profile Wirewound
Metal Clad Resistors
Adiabatic impulse x ohmic value
TR 351 – TR 356
7
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
Ω
TR 351
TR 352
TR 353
TR 354
TR 355
TR 356
L1
L2
18.5 max.
12
1.5mm2
300 min.
TESLA
TR 351 120R/J
0852
Parametry a rozměry
Parameters and dimensions
Jmenovité zatížení při 25°C
Nominal load at 25°C
bez chladiče / without heatsink
s chladičem
with heatsink
rozsah hodnot
max. přetěžov. napětí
L1
L2
/g/
Typ Type
PNED=30% /W/
PNED=100%/W/
PN
resistance range
max. overload voltage
/mm/ /mm/
TR 351
225
75
150 W
2R2 - 220R
1 000 V#
80
56
250
TR 352
300
100
200 W
3R6 - 390R
1 000 V#
110
86
350
TR 353
450
150
300 W
5R6 - 560R
1 500 V#
163
139
500
TR 354
600
200
400 W
7R5 - 820R
1 500 V#
216
192
650
TR 355
750
250
500 W
10R – 1K
2 000 V#
270
246
800
TR 356
900
300
600 W
11R - 1K1
2 000 V#
300
276
900
Rezistory jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při brzdění
elektromotorů řízených elektrickými měniči. Al pouzdro může být upevněno na
chladící desku.
Resistors are suitable for application in power electrical circuits (e.g. brake resistors for
frequency converters). The case can be mounted on the heatsink.
Vývody - standardně SIFGL 600V/200°C
Po dohodě: vývody PTFE 600V/200°C,
úprava délky vývodů.
Outlets – standard: SIFGL 600V/200°C
Option: outlets PTFE 600V/200°C,
di erent length.
maximalní teplota povrchu rezistorů
250°C
maximal surface temperature
tolerance
±5%
tolerances
teplotní koe cient TK (10-6/K)
≤ ±150
TCR (10-6/K)
maximální dovolené napětí (V#
√(P x R)
maximum operating voltage (V#
stabilita při +25°C a PNED=100% , 1000 hod.*
±5%
stability at +25°C and PNED=100% , 1 000 hours*
přetížení
10 x PNED=100% , 5 sec
pulse overload
izolační odpor při 500V=
≥ 10 G:
isolation resistance at 500V=
izolační zkušební napětí
4000V#
isolation testing voltage
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
climatic category
speci kace
TSB-409, TPTE57-155/98,
speci cation
ČSN 60115-1/QC400000
Speci kace objednávky / Example of order
TR 356 820R / J … 50 ks (pcs)
typ rezistoru / resistor type
odporová hodnota / ohmic value
tolerance (J-5%) / tolerance (J-5%)
- drátové výkonové rezistory vAl pouzdru
- wire-wound power resistors in Al case
PNED=30% , PNED=100%
ED = procentuální vyjádření pracovního zatížení
rezistorů vpracovní periodě – typicky 120 s
ED – load factor = percentual ratio of switch-on
time against cycle period - typical 120 s
Závislost adiabatického impulzu
na odporové hodnotě
Adiabatic impulse x ohmic value
* bez chladiče / without heatsink
75W
100W
150W
200W
250W
300W
J
Derating Curve
100
80
60
40
20
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
Ambient Temperature (°C)



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com