Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CDT3399 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3399
Description  4 ?딯ED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3399 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3399 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3399 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3399 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
CDT3399--
1
1
CDT3399
P. 1
4 個 LED 可程式化輸出控制 IC
■
使 用 說 明
■
特
性
CDT3399 是以可程式化設計方式改變 LED
閃動變化的專用 IC.
LED 閃動的方式可以直接程式化在 IC 內部,
如 此 可以 設 定 LED 各種 閃 動的 方式 輸出,
修改一層光罩即可.
※可改變光罩來變化閃爍方式:
A. 7 段 LED 獨立閃動方式
B. 可任選 1 ~ 7 段連續輸出
C. 可內定頻率
CMOS 製造技術
工作電壓範圍: 1.50 ~ 4.50VDC
4 個 LED 輸出 - 輸出方式: 正輸出
LED 輸出電流 > 25mA (@VDD=3V)
內定振盪電阻 – 內定閃動頻率
可外接電阻加快, 電容減慢
IC 控制方式 – LEVEL HOLD, 接 VDD
IC 功能–7 段 7KEY 獨立控制
任何各段各自接到 VDD 時, 會順序循環閃動
順序循環閃動時, 可選各段閃 2 / 4 次再換段
漸明漸暗 段—亮之時間拉長
各段以 ROM CODE 方式
可外接電阻加快, 電容減慢
■
IC 腳位及應用線路
■
應 用 線 路
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology Inc.
90
年 6 月 21 日
L1
L2
L3
VDD
K2
K1
K6
K7
VSS
CDT3399
TEST
L4
K3
K4
K5
OSCI
OSCO
CYCLE
CDT-3399-03
K2
K1
K3
VDD
K4
L1
K5
L2
K6
L3
K7
L4
CYCLE
16
2
15
3
14
4
13
5
12
6
7
10
OSCO
OSCI
8
9
VSS
11
3VDC
1750 x 1800
μM
IC
底座接 VDD


Similar Part No. - CDT3399

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3398 BOWIN-CDT3398 Datasheet
87Kb / 2P
?덁림?㎩댍IC
More results

Similar Description - CDT3399

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3331 BOWIN-CDT3331 Datasheet
88Kb / 3P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-01 BOWIN-CDT3331-01 Datasheet
76Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-04 BOWIN-CDT3331-04 Datasheet
76Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-06 BOWIN-CDT3331-06 Datasheet
84Kb / 2P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-09 BOWIN-CDT3331-09 Datasheet
76Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-11 BOWIN-CDT3331-11 Datasheet
78Kb / 2P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-12 BOWIN-CDT3331-12 Datasheet
78Kb / 2P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-02 BOWIN-CDT3351-02 Datasheet
92Kb / 3P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-11 BOWIN-CDT3351-11 Datasheet
83Kb / 2P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-14 BOWIN-CDT3351-14 Datasheet
80Kb / 2P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com