Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FE2A Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # FE2A
Description  Superfast Recovery Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

FE2A Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  FE2A Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor FE2A Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
FE2A ... FE2G
FE2A ... FE2G
Superfast Recovery Rectifier Diodes
Gleichrichterdioden mit superschnellem Sperrverzug
IFAV = 2 A
VF
< 0.98...1.3 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...400 V
IFSM = 50/55 A
trr
< 50 ns
Version 2015-11-12
~DO-15 / ~DO-204AC
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies,
High speed switching
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Schnelles Schalten
Standardausführung 1)
Features
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1
)
Taped in ammo pack
4000
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
0.4 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
FE2A
50
50
FE2B
100
100
FE2D
200
200
FE2G
400
400
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 75°C
IFAV
2 A 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
20 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
50/55 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
12.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 0.8±0.05
Ø 3±0.05
Pb
RoHS


Similar Part No. - FE2A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
General Semiconductor
FE2A GE-FE2A Datasheet
52Kb / 2P
GLASS PASSIVATED FAST EFFICIENT RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
FE2A DIOTEC-FE2A Datasheet
154Kb / 2P
Superfast Silicon Rectifiers
FE2A DIOTEC-FE2A Datasheet
58Kb / 2P
Superfast Switching Silicon-Rectifiers
logo
EIC discrete Semiconduc...
FE2A EIC-FE2A Datasheet
141Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
FE2A DIOTEC-FE2A Datasheet
92Kb / 2P
Superfast Switching Silicon Rectifier Diodes
More results

Similar Description - FE2A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
EGL1A DIOTEC-EGL1A_15 Datasheet
143Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
EGL34A DIOTEC-EGL34A_15 Datasheet
141Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER1A DIOTEC-ER1A_15 Datasheet
139Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER3A DIOTEC-ER3A_15 Datasheet
139Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
FE1A DIOTEC-FE1A_15 Datasheet
133Kb / 2P
Superfast Recovery Rectifier Diodes
FE3A DIOTEC-FE3A_15 Datasheet
134Kb / 2P
Superfast Recovery Rectifier Diodes
BAV100 DIOTEC-BAV100_15 Datasheet
140Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
BAV19 DIOTEC-BAV19_15 Datasheet
129Kb / 2P
Superfast Recovery Rectifier Diodes
ER2A DIOTEC-ER2A_17 Datasheet
136Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ERL1A DIOTEC-ERL1A Datasheet
158Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com