Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

P2000BTL Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # P2000BTL
Description  Standard Recovery Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

P2000BTL Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  P2000BTL Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor P2000BTL Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
P2000ATL ... P2000MTL
P2000ATL ... P2000MTL
Standard Recovery Rectifier Diodes
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug
IFAV = 20 A
VF
< 0.87 V
Tjmax = 175 °C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 500/550 A
trr
~ 1500 ns
Version 2015-12-21
Ø 8 x 7.5 (~P600)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung 1)
Features
Low thermal resistance
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
Niedriger Wärmewiderstand
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
500
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
2.1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions 260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive/Surge peak reverse voltage
Periodische-/Stoßspitzensperrspannung
VRRM [V]/VRSM [V]
DC reverse voltage
Sperr-Gleichspannung
VDC [V]
P2000ATL
50
40
P2000BTL
100
80
P2000DTL
200
160
P2000GTL
400
320
P2000JTL
600
480
P2000KTL
800
640
P2000MTL
1000
800
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
20 A 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
100 A 1)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
500/550 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
1250 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
1
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
Pb
RoHS
Ø 1.6±0.05
Ø 8
±0.1


Similar Part No. - P2000BTL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
P2000BTL DIOTEC-P2000BTL Datasheet
98Kb / 2P
Silicon Rectifier Diodes
More results

Similar Description - P2000BTL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY88050 DIOTEC-BY88050_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P1000A DIOTEC-P1000A_15 Datasheet
139Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000A DIOTEC-P2000A_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2500A DIOTEC-P2500A_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
PX1500A DIOTEC-PX1500A_15 Datasheet
140Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50 Datasheet
136Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
BY251 DIOTEC-BY251_15 Datasheet
94Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY2000 SUNMATE-BY2000 Datasheet
551Kb / 2P
STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001_17 Datasheet
142Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
1N4001 DIOTEC-1N4001_1 Datasheet
142Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com