Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S2T Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # S2T
Description  Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

S2T Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  S2T Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor S2T Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
S2A ... S2Y
S2A ... S2Y
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug
IFAV = 2 A
VF
< 1.15 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...2000 V
IFSM = 50/55 A
trr
~ 1500 ns
Version 2015-09-14
~ SMB / ~ DO-214AA
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung 1)
Features
VRRM up to 2000 V
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
VRRM bis zu 2000 V
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings and characteristics 2)
Grenz- und Kennwerte 2)
Type
Typ
(Repetitive) Peak reverse voltage
(Periodische-)Spitzensperrspannung
Forward voltage
Durchlass-Spannung
Leakage current
Sperrstrom
VRRM [V] / VRSM [V]
VF [V] @ IF = 2A
IR [µA] @ VRRM
IR [µA] @ VRRM/Tj = 100°C
S2A
50
< 1.15
< 5
< 100
S2B
100
< 1.15
< 5
< 100
S2D
200
< 1.15
< 5
< 100
S2G
400
< 1.15
< 5
< 100
S2J
600
< 1.15
< 5
< 100
S2K
800
< 1.15
< 5
< 100
S2M
1000
< 1.15
< 5
< 100
S2T
1300
< 1.15
< 5
< 100
S2W
1600
< 1.15
< 5
< 100
S2X
1800
< 1.15
< 5
< 100
S2Y
2000
< 1.15
< 5
< 100
Max. average forw. rectified current – Dauergrenzstr. in Einwegschaltung
TT = 100°C
IFAV
2 A3 )
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10 A 3)
Surge current, 50/60 Hz half sine – Stoßstrom 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
50/55 A
Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
12 A2s
Typical junction capacitance – Typische Sperrschichtkapzität
VR = 4 V
Cj
30 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug
IF = 0.5 A through/über IR = 1 A to IR = 0.25 A
trr
typ. 1500 ns
Junction/Storage temperature – Sperrschicht-/Lagerungstemperatur
Tj/S
-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient – Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung
Thermal resistance junction-terminal − Wärmewiderstand Sperrschicht-Anschluss
RthA
RthT
< 50 K/W 2)
< 15 K/W
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal
– Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferpad je Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
1.1
Type
Typ
4.6
± 0.5
5.4
± 0.5
0.15
Pb
RoHS


Similar Part No. - S2T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
S2T DIOTEC-S2T Datasheet
105Kb / 2P
Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
S2T DIOTEC-S2T Datasheet
109Kb / 2P
Surface Mount Si-Rectifiers
logo
Semikron International
S2T SEMIKRON-S2T Datasheet
147Kb / 2P
Standard silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
S2T DIOTEC-S2T Datasheet
139Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
S2T LUGUANG-S2T Datasheet
1Mb / 2P
Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
More results

Similar Description - S2T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
GL1A DIOTEC-GL1A_15 Datasheet
141Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
M1 DIOTEC-M1_15 Datasheet
149Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S3A DIOTEC-S3A_15 Datasheet
145Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
SL1A DIOTEC-SL1A_15 Datasheet
145Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S5A DIOTEC-S5A_17 Datasheet
151Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S16ASD2 DIOTEC-S16ASD2_17 Datasheet
162Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S1A DIOTEC-S1A_18 Datasheet
157Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S1YL DIOTEC-S1YL Datasheet
163Kb / 3P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S3ASMB DIOTEC-S3ASMB_18 Datasheet
151Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S1YL DIOTEC-S1YL_19 Datasheet
159Kb / 3P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com