Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

UPC832 Datasheet(PDF) 2 Page - NEC

Part # UPC832
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC832 Datasheet(HTML) 2 Page - NEC

  UPC832 Datasheet HTML 1Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 2Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 3Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 4Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 5Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 6Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 7Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 8Page - NEC UPC832 Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
µPC832,4062
2
データ・シート G13980JJ3V0DS00
絶対最大定格(TA =25℃)
項  目
電源電圧
注1
差動入力電圧
入力電圧
注2
出力印加電圧
注3
全損失
出力短絡時間
注6
動作周囲温度
保存温度
略 号
V+−V−
VID
VI
Vo
PT
TA
Tstg
μPC832C
μPC832G2
μPC4062C
μPC4062G2
−0.3∼+36
±30
V−−0.3∼V++0.3
V−−0.3∼V++0.3
350
注4
440
注5
350
注4
440
注5
無限大
−40∼+85
−20∼+80
−55∼+125
単 位
V
V
V
V
mW
s
℃
℃
注1.電源の逆接続は破損の原因となりますのでご注意ください。
2.特性劣化や破損がなく,入力端子に印加可能な入力電圧範囲です。
電源ON/OFF時などの過渡状態も含めて定格を越えないようにご注意ください。
なお,オペアンプとして正常動作する入力電圧は,電気的特性の同相入力電圧範囲内です。
3.特性劣化や破損がなく,出力端子に外部から印加可能な電圧範囲です。
電源ON/OFF時などの過渡状態も含めて定格を越えないようにご注意ください。
なお,オペアンプとして得られる出力電圧は,電気的特性の最大出力電圧の範囲内です。
4.TA≦+55 ℃での値です。TA>55 ℃では−5.0 mW/℃でディレーティングしてください。
5.TA≦+25 ℃での値です。TA>25 ℃では−4.4 mW/℃でディレーティングしてください。
6.全損失および注4,5のディレーティング以下でご使用ください。
推奨動作範囲
項  目
電源電圧
出力電流(SOURCE)
出力電流(SINK)
負荷容量(AV = +1のとき)
略 号
V±
IO SOURCE
IO SINK
CL
MIN.
±2
TYP.
MAX.
±16
5
3.5
100
単 位
V
mA
mA
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com