Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

UPC258C Datasheet(PDF) 3 Page - NEC

Part # UPC258C
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC258C Datasheet(HTML) 3 Page - NEC

  UPC258C Datasheet HTML 1Page - NEC UPC258C Datasheet HTML 2Page - NEC UPC258C Datasheet HTML 3Page - NEC UPC258C Datasheet HTML 4Page - NEC UPC258C Datasheet HTML 5Page - NEC UPC258C Datasheet HTML 6Page - NEC UPC258C Datasheet HTML 7Page - NEC UPC258C Datasheet HTML 8Page - NEC UPC258C Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
µPC258,4558
データ・シート G10518JJ9V0DS00
3
μPC258C, μPC258G2, μPC4558C, μPC4558G2
電気的特性(TA =25 ℃,V± =±15 V)
項    目
入力オフセット電圧
入力オフセット電流
入力バイアス電流
大振幅電圧利得
消費電力
同相信号除去比
電源変動除去比
最大出力電圧
最大出力電圧
同相入力電圧範囲
スルーレート
入力換算雑音電圧
チャネル・セパレーション
略 号
VIO
IIO
IB
注7
AV
Pd
CMR
SVR
Vom
Vom
VICM
SR
Vn
条    件
RS≦10 kΩ
RL≧2 kΩ,VO =±10 V
IO = 0 A,両チャネル
RS≦10 kΩ
RS≦10 kΩ
RL≧10 kΩ
RL≧2 kΩ
AV =1
RS = 1 kΩ,f= 1 Hz∼1 kHz (図1)
f = 1 kHz
(図2)
MIN.
20000
70
±12
±10
±12
TYP.
±0.5
±5
60
100000
90
90
30
±14
±13
±14
1.0
6
105
MAX.
±6.0
±200
500
170
150
単 位
mV
nA
nA
mW
dB
μV/V
V
V
V
V/μs
μVp-p
dB
注7.入力バイアス電流の方向は,初段がPNPトランジスタで構成されておりますので,ICから流れ出す方向です。
μPC258C(5), μPC258G2(5), μPC4558C(5), μPC4558G2(5)
電気的特性(TA =25 ℃,V± =±15 V)
項    目
入力オフセット電圧
入力オフセット電流
入力バイアス電流
大振幅電圧利得
消費電力
同相信号除去比
電源変動除去比
最大出力電圧
最大出力電圧
同相入力電圧範囲
スルーレート
入力換算雑音電圧
チャネル・セパレーション
略 号
VIO
IIO
IB
注7
AV
Pd
CMR
SVR
Vom
Vom
VICM
SR
Vn
条    件
RS≦10 kΩ
RL≧2 kΩ,VO =±10 V
IO = 0 A,両チャネル
RS≦10 kΩ
RS≦10 kΩ
RL≧10 kΩ
RL≧2 kΩ
AV =1
RS = 1 kΩ, f = 1 Hz∼1 kHz (図1)
f = 1 kHz
(図2)
MIN.
50000
85
±12.5
±11
±13
TYP.
±0.5
±5
60
100000
90
90
30
±14
±13
±14
1.0
6
105
MAX.
±2
±50
100
135
75
単 位
mV
nA
nA
mW
dB
μV/V
V
V
V
V/μs
μVp-p
dB
注7.入力バイアス電流の方向は,初段がPNPトランジスタで構成されておりますので,ICから流れ出す方向です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com