Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

UPC832C Datasheet(PDF) 1 Page - NEC

Part # UPC832C
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC832C Datasheet(HTML) 1 Page - NEC

  UPC832C Datasheet HTML 1Page - NEC UPC832C Datasheet HTML 2Page - NEC UPC832C Datasheet HTML 3Page - NEC UPC832C Datasheet HTML 4Page - NEC UPC832C Datasheet HTML 5Page - NEC UPC832C Datasheet HTML 6Page - NEC UPC832C Datasheet HTML 7Page - NEC UPC832C Datasheet HTML 8Page - NEC UPC832C Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
データ・シート
Bipolar Analog Integrated Circuit
バイポーラアナログ集積回路
µ
PC832,4062
資料番号
G13980JJ3V0DS00(第3版)
(旧資料番号 IC-6677)
発行年月 January 1999
N
CP(K)
本資料の内容は,後日変更する場合があります。
低消費電力J-FET入力デュアル演算増幅回路
本文欄外の
印は,本版で改訂された主な箇所を示しています。
 μPC832, 4062は,J-FET入力オペアンプμPC803, 4082シリーズの低消費電流版です。ICC 400 μA TYP.の低消費
電力と±2Vからの低電圧動作を実現した,画期的なJ-FET入力オペアンプです。J-FET入力となっておりますので,
入力インピーダンスが高く,またAC特性も従来の低消費電力オペアンプに比較し,大幅に改善されています。したが
って,バッテリ動作の各種電子機器における増幅回路や,アクティブ・フィルタなどの応用回路に最適です。
 使用セット,動作周囲温度に応じて通信工業用のμPC832と一般用のμPC4062があります。
 またシリーズ品として,同一回路構成でシングル・タイプのμPC831, 4061,クワッド・タイプのμPC834, 4064も
あります。
特  徴
○入力オフセット電圧
±2mV(TYP.)
○入力バイアス電流
10 pA(TYP.)
○スルーレート
3V/μs(TYP.)
○ゼロクロス周波数
1MHz(TYP.)
○回路電流
400 μA(TYP.)
○±2Vから動作します。
○位相補正回路を内蔵しています。
○出力短絡保護回路を内蔵しています。
○標準のデュアル・オペアンプの端子接続(ピン・コン
パチブル)です。
オーダ情報
オーダ名称
パッケージ
μPC832C
8ピン・プラスチックDIP(300 mil)
μPC832G2
8ピン・プラスチックSOP(225 mil)
μPC4062C
8ピン・プラスチックDIP(300 mil)
μPC4062G2
8ピン・プラスチックSOP(225 mil)
等価回路(1/2回路)
端子接続図(Top View)
R1
R4
R9
Q5
Q9
Q14
Q15
Q16
Q11
Q12
Q10
R5
R7
R8
Q13
Q7
Q4
Q3
R2
R3
R6
Q19
Q20
Q17
Q18
OUT
II
IN
V+
V−
Q2
Q1
Q6
Q8
C1
μPC832C, 832G2
μPC4062C, 4062G2
1
1
2
3
4
8
7
6
5
V+
OUT2
II2
IN2
+
−
II1
IN1
OUT1
V−
2
−
+


Similar Part No. - UPC832C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
UPC832 RENESAS-UPC832 Datasheet
530Kb / 8P
J-FET Input Low-Power Dual Operational Amplifiers
Rev.1.00 Feb.21.25
UPC832G2-AP RENESAS-UPC832G2-AP Datasheet
530Kb / 8P
J-FET Input Low-Power Dual Operational Amplifiers
Rev.1.00 Feb.21.25
More results

Similar Description - UPC832C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
UPC1225H NEC-UPC1225H Datasheet
391Kb / 17P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1270H NEC-UPC1270H Datasheet
729Kb / 16P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1883 NEC-UPC1883 Datasheet
229Kb / 4P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC37M31 NEC-UPC37M31 Datasheet
86Kb / 11P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
California Eastern Labs
UPC3226TB CEL-UPC3226TB Datasheet
416Kb / 13P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
NEC
UPC1227V NEC-UPC1227V Datasheet
599Kb / 6P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
PC1470 RENESAS-PC1470_15 Datasheet
183Kb / 8P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC177GR-9LG RENESAS-UPC177GR-9LG Datasheet
314Kb / 12P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2007
UPC317 RENESAS-UPC317 Datasheet
345Kb / 10P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2000
UPC339 RENESAS-UPC339 Datasheet
236Kb / 13P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
1997
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com