Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SA480ACA-HF Datasheet(PDF) 3 Page - Comchip Technology

Part # SA480ACA-HF
Description  Axial Lead Transient Voltage Suppressor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COMCHIP [Comchip Technology]
Direct Link  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

SA480ACA-HF Datasheet(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  SA480ACA-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology SA480ACA-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology SA480ACA-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology SA480ACA-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology SA480ACA-HF Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology SA480ACA-HF Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
QW-JTV12
Comchip Technology CO., LTD.
Page 3
REV:A
Axial Lead Transient Voltage Suppressor
UNI
BI
Maximum Reverse
Surge Current @
10/1000us sinewave
IPP (A)
Maximum
Clamping
Voltage @I PP
VC (V)
Marking Code
Part No
Maximum Reverse
Leakage @VRWM
R
I (uA)
Working Peak
Reverse Voltage
VRWM (V)
6.40
7.00
10
600
5.0
54.35
9.20
6.67
7.37
10
600
6.0
48.54
10.3
7.22
7.98
10
400
6.5
44.64
11.2
SA5V0A(CA)-HF
SA6V0A(CA)-HF
SA6V5A(CA)-HF
SA7V0A(CA)-HF
7.78
8.60
10
150
7.0
41.67
12.0
SA5.0CA
SA6.0CA
6.5CA
SA
SA7.0CA
SA180A(CA)-HF
20.00
22.10
1
5
18.0
17.12
29.2
SA200A(CA)-HF
22.20
24.50
1
5
20.0
15.43
32.4
SA220A(CA)-HF
24.40
26.90
1
5
22.0
14.08
35.5
SA190A(CA)-HF
21.10
23.30
1
5
19.0
16.24
30.8
SA140A(CA)-HF
15.60
17.20
1
5
14.0
21.55
23.2
SA150A(CA)-HF
16.70
18.50
1
5
15.0
20.49
24.4
SA160A(CA)-HF
17.80
19.70
1
5
16.0
19.23
26.0
SA170A(CA)-HF
18.90
20.90
1
5
17.0
18.12
27.6
SA240A(CA)-HF
26.70
29.50
1
5
24.0
12.85
38.9
SA260A(CA)-HF
28.90
31.90
1
5
26.0
11.88
42.1
SA280A(CA)-HF
31.10
34.40
1
5
28.0
11.01
45.4
SA300A(CA)-HF
33.30
36.80
1
5
30.0
10.33
48.4
SA100A(CA)-HF
11.10
12.30
1
5
10.0
29.41
17.0
SA110A(CA)-HF
12.20
13.50
1
5
11.0
27.47
18.2
SA120A(CA)-HF
13.30
14.70
1
5
12.0
25.13
19.9
SA130A(CA)-HF
14.40
15.90
1
5
13.0
23.26
21.5
SA7V5A(CA)-HF
8.33
9.21
1
50
7.5
38.76
12.9
SA8V0A(CA)-HF
8.89
9.83
1
25
8.0
36.76
13.6
SA8V5A(CA)-HF
9.44
10.40
1
5
8.5
34.72
14.4
SA9V0A(CA)-HF
10.00
11.10
1
5
9.0
32.47
15.4
14CA
SA
15CA
SA
17CA
SA
16CA
SA
11CA
SA
12CA
SA
13CA
SA
10CA
SA
7.5CA
SA
8.5CA
SA
SA8.0CA
9.0CA
SA
VBR Min.
(V)
IT
(V)
(mA)
VBR Max.
Breakdown voltage V@ IT
Electrical Characteristics (SA5V0-HF Thru. SA191-HF)
SA450A(CA)-HF
50.00
55.30
1
5
45.0
6.88
72.7
SA480A(CA)-HF
53.30
58.90
1
5
48.0
6.46
77.4
SA510A(CA)-HF
56.70
62.70
1
5
51.0
6.07
82.4
SA540A(CA)-HF
60.00
66.30
1
5
54.0
5.74
87.1
45A
SA
48A
SA
51A
SA
54A
SA
SA580A(CA)-HF
64.40
71.20
1
5
58.0
5.34
93.6
SA600A(CA)-HF
66.70
73.70
1
5
60.0
5.17
96.8
SA640A(CA)-HF
71.10
78.60
1
5
64.0
4.85
103.0
SA700A(CA)-HF
77.80
86.00
1
5
70.0
4.42
113.0
58CA
SA
60CA
SA
64CA
SA
70CA
SA
58A
SA
60A
SA
64A
SA
70A
SA
SA330A(CA)-HF
36.70
40.60
1
5
33.0
9.38
53.3
SA360A(CA)-HF
40.00
44.20
1
5
36.0
8.61
58.1
SA5.0A
SA6.0A
6.5A
SA
SA7.0A
18A
SA
19A
SA
20A
SA
22A
SA
14A
SA
15A
SA
17A
SA
16A
SA
24A
SA
28A
SA
30A
SA
26A
SA
11A
SA
12A
SA
13A
SA
10A
SA
7.5A
SA
8.5A
SA
SA8.0A
9.0A
SA
33A
SA
36A
SA
SA430A(CA)-HF
47.80
52.80
1
5
43.0
7.20
69.4
44.40
49.10
1
5
40.0
7.75
64.5
18CA
SA
19CA
SA
20CA
SA
22CA
SA
24CA
SA
28CA
SA
30CA
SA
26CA
SA
45CA
SA
48CA
SA
51CA
SA
54CA
SA
33CA
SA
36CA
SA
SA40CA
43CA
SA
SA40A
43A
SA
SA400A(CA)-HF
SA900A(CA)-HF
100.00
111.00
1
5
90.0
3.42
146.0
SA101A(CA)-HF
111.00
123.00
1
5
100.0
3.09
162.0
SA111A(CA)-HF
122.00
135.00
1
5
110.0
2.82
177.0
SA121A(CA)-HF
133.00
147.00
1
5
120.0
2.59
193.0
90A
SA
100A
SA
110A
SA
120A
SA
SA750A(CA)-HF
83.30
92.10
1
5
75.0
4.13
121.0
SA780A(CA)-HF
86.70
95.80
1
5
78.0
3.97
126.0
SA850A(CA)-HF
94.40
104.00
1
5
85.0
3.65
137.0
SA800A(CA)-HF
88.80
97.60
1
5
80.0
3.86
129.6
75CA
SA
78CA
SA
85CA
SA
80CA
SA
75A
SA
78A
SA
85A
SA
80A
SA
SA131A(CA)-HF
144.00
159.00
1
5
130.0
2.39
209.0
SA141A(CA)-HF
155.00
171.00
1
5
140.0
2.20
226.8
SA151A(CA)-HF
167.00
185.00
1
5
150.0
2.06
243.0
SA161A(CA)-HF
178.00
197.00
1
5
160.0
1.93
259.0
90CA
SA
100CA
SA
110CA
SA
120CA
SA
130CA
SA
140CA
SA
150CA
SA
160CA
SA
130A
SA
140A
SA
150A
SA
160A
SA
Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com