Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ZMM1 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # ZMM1
Description  Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ZMM1 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ZMM1 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ZMM1 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor ZMM1 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor ZMM1 Datasheet HTML 4Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
1) Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß
2) Tested with pulses t
p = 20 ms – Gemessen mit Impulsen tp = 20 ms
3) The ZMM 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by the blue ring is to be connected to the negative pole.
Die ZMM 1 ist eine in Durchlaß betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzten. Die durch den blauen Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
1
07.01.2003
ZMM 1 … ZMM 100 (500 mW)
Surface mount
Silizium-Planar-Zener-Dioden
Silicon Planar Zener Diodes
für die Oberflächenmontage
Maximum power dissipation
500 mW
Maximale Verlustleistung
Nominal Z-voltage
1…100 V
Nominale Z-Spannung
Glass case MiniMELF
SOD-80
Glasgehäuse MiniMELF
DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.
0.05 g
Dimensions / Maße in mm
Standard packaging taped and reeled
see page 18
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
siehe Seite 18
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationa-len
Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation
T
A = 25
/CP
tot
500 mW 1)
Verlustleistung
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
T
j
– 50...+175
/C
Storage temperature – Lagerungstemperatur
T
S
– 50...+175
/C
Thermal resistance junction to ambient air
R
thA
< 300 K/W 1)
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
1.45


Similar Part No. - ZMM1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semtech Corporation
ZMM1 SEMTECH-ZMM1 Datasheet
594Kb / 8P
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
Shanghai Lunsure Electr...
ZMM1 CHENYI-ZMM1 Datasheet
449Kb / 8P
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
ZMM1 GOOD-ARK-ZMM1 Datasheet
627Kb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ZMM1 SEMTECH_ELEC-ZMM1 Datasheet
456Kb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results

Similar Description - ZMM1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
BZX84C2V7 DIOTEC-BZX84C2V7 Datasheet
97Kb / 2P
Surface Mount Silicon Planar Zener Diodes
MM3Z2V4 DIOTEC-MM3Z2V4_07 Datasheet
96Kb / 2P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
MMSZ5225B DIOTEC-MMSZ5225B_07 Datasheet
98Kb / 2P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
BZT52C2V4 DIOTEC-BZT52C2V4_10 Datasheet
96Kb / 2P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMM1 DIOTEC-ZMM1_13 Datasheet
348Kb / 3P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
MM3Z2B4 DIOTEC-MM3Z2B4_13 Datasheet
296Kb / 2P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
MM3Z2B4 DIOTEC-MM3Z2B4_15 Datasheet
103Kb / 2P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
BZT52C2V4 DIOTEC-BZT52C2V4_15 Datasheet
87Kb / 2P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMM3B9 DIOTEC-ZMM3B9_15 Datasheet
94Kb / 2P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
MMBZ5237DW YFWDIODE-MMBZ5237DW Datasheet
396Kb / 3P
Surface Mount Silicon Planar Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com