Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ZPY1 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # ZPY1
Description  Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ZPY1 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ZPY1 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ZPY1 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ZPY1 ... ZPY200 (1.3 W)
ZPY1 ... ZPY200 (1.3 W)
Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
Silizium-Leistungs-Zener-Dioden (flächendiffundierte Dioden)
Version 2014-06-30
Dimensions - Maße [mm]
Maximum power dissipation
Maximale Verlustleistung
1.3 W
Nominal Z-voltage
Nominale Z-Spannung
1...200 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse
~ DO-41
Weight approx. – Gewicht ca.
0.4 g
Marking:
“Z“ plus Zenervoltage
Stempelung:
„Z“ plus Zenerspannung
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~ ±5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
ZPY-series
Power dissipation
Verlustleistung
TA = 50°C
Ptot
1.3 W 1)
Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms
Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms
TA = 25°C
PZSM
40 W 1)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
<45 K/W 1)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthL
<15 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
23
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2
Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
3
The ZPY1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole.
Die ZPY1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzten. Die mit weißem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 0.77±0.07
Ø 2.6
0.1
±


Similar Part No. - ZPY1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diodes Incorporated
ZPY1 DIODES-ZPY1 Datasheet
62Kb / 3P
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODE
DS21404 Rev. D-3
logo
General Semiconductor
ZPY1 GE-ZPY1 Datasheet
217Kb / 5P
ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
ZPY1 VISHAY-ZPY1 Datasheet
186Kb / 5P
Zener Diodes
02-May-02
logo
Semikron International
ZPY1 SEMIKRON-ZPY1 Datasheet
48Kb / 1P
Axial lead diode Zener silicon diodes
logo
Diotec Semiconductor
ZPY1 DIOTEC-ZPY1 Datasheet
152Kb / 3P
Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
More results

Similar Description - ZPY1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
ZX39 DIOTEC-ZX39 Datasheet
112Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
ZY1 DIOTEC-ZY1 Datasheet
111Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
1N5345B DIOTEC-1N5345B Datasheet
93Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
3EZ1 DIOTEC-3EZ1 Datasheet
112Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
BZV58C8V2 DIOTEC-BZV58C8V2 Datasheet
112Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
ZPY1 DIOTEC-ZPY1_11 Datasheet
152Kb / 3P
Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
ZX10 DIOTEC-ZX10 Datasheet
114Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
ZY10B DIOTEC-ZY10B Datasheet
84Kb / 2P
Silicon Power Z-Diodes (non-planar technology)
ZY1 DIOTEC-ZY1_15 Datasheet
142Kb / 3P
Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
ZY10B DIOTEC-ZY10B_15 Datasheet
83Kb / 2P
Silicon Power Z-Diodes (non-planar technology)
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com