Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HCPL3120 Datasheet(PDF) 13 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HCPL3120
Description  2.0 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL3120 Datasheet(HTML) 13 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HCPL3120 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL3120 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL3120 Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL3120 Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL3120 Datasheet HTML 13Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL3120 Datasheet HTML 14Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL3120 Datasheet HTML 15Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL3120 Datasheet HTML 16Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL3120 Datasheet HTML 17Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
6
6 − 173
HCPL-3120/HCNW3120
前式で 4.25mA の ICC 値は 5mA の ICC 最大値(− 40℃時)を図
7を使った比例計算により 90℃時の ICC 最大値として求めて
います。
この場合の PO はPO(max)を越えるので Rg は HCPL-3120 の消費
電力を押さえる為に大きくします。
PO (SWITCHING MAX)
=
PO (MAX) -PO (BIAS)
=
178 mW-85 mW
=
93 mW
ESW(MAX) =
PO (SWITCHINGMAX)
f
=
93mW
=
4.65
µW
20kHz
図27より、Qg=500nCの場合ESW=4,65
µWの時にRg=10.3Ω
になります。
温度モデル
HCPL-3120 の安定した状態での温度モデルを図 28 に示しま
す。このモデルの温度抵抗値はある動作状態のそれぞれの点
での温度を計算する為に使われます。発生した総ての熱は、
熱抵抗
θCAを通り、それに比例してケース温度TCを上昇させ
ます。
θCA は、設計に依存します。θCA = 83℃/W という値は、
グランド層もなく、細いパターンを引いた2.5×2.5インチ角
の PC 基板の中央に1個の HCPL-3120 を半田付けをした、無
風状態での実測値です。絶対最大消費電力値は、
θCA =83℃
を前提に決めています。図29に示す、温度モデルを使い、LED
と受光 IC の接合温度は次の式で表せます。
図28の
θLC と θDC の値を代入して
例として、PE = 45mW, Po = 250mW, TA =70℃、
θCA =83℃/
W を、代入すると、
それぞれのアプリケーションにおいて、ボード設計及び部品
配置によって qCA は違いますが、いずれにせよ、TJE とTJD は、
125℃以下に押さえる必要があります。
LED 駆動回路
超高 CMR 特性の理由
ディテクタシールドがなければフォトカプラの CMR 不良は
図 29 に示すようにフォトカプラの入力側からディテクタ IC
への容量結合によるものが主な原因となります。HCPL-3120
は透明な薄いファラデーシールドを持つディテクタ IC を用
いて CMR の性能を改善しています。これで、容量結合によ
り誘起された雑音電流を逃がす事によって、高感度なIC回路
部を守ります。しかし図30に示す通り、このシールドはLED
とフォトカプラの5∼8ピン間の容量結合までを取り去るこ
とはできません。この場合の容量結合は同相雑音によるLED
電流みだれの原因となり、シールドされたカプラの CMR 不
良の主な原因となります。高 CMR LED 駆動回路は同相雑音
があってもLEDを正しい状態(オン/オフ)にしておくとい
うことで達成できます。例えば推奨応用回路(図 25)ではシ
ンプルな回路で 15kV/
µs の CMR を実現できます。LED を正
しい状態に保つ技術を 2 つの場合に分け説明します。
TJE =PE・(
θLC | |(θLD+θDC)+θCA)
+
PD・
( θLC・θDC +θ
CA
)+T
A
θLC+θDC+θLD
TJD=PE
( θLC・θDC +θ
CA
)
θLC+θDC+θLD
+
PD・(
θLD | |(θLD+θLC)+θCA)+TA
TJE = PE・ (256℃/W +
θCA)
+ PD・(57℃/W +
θCA)+TA
TJD = PE・ (57℃/W +
θCA)
+ PD・ (111℃/W +
θCA)+TA
TJE = PE・339℃/W + PD・140℃/W + TA
= 45 mW・339℃/W + 250 mW
・
140℃/W + 70℃ = 120℃
TJD = PE・140℃/W + PD ・194℃/W + TA
= 45 mW・140℃/W + 250 mW
・
194℃/W + 70℃ = 125℃
図27.IGBTスイッチング周期による
HCPL-3120のエネルギー浪費  
6章161-207(PDF用)
01.5.24, 4:30 PM
Page 173
Adobe PageMaker 6.0J/PPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com