Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2996MX Datasheet(PDF) 4 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # LP2996MX
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996MX Datasheet(HTML) 4 Page - National Semiconductor (TI)

  LP2996MX Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) LP2996MX Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) LP2996MX Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LP2996MX Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LP2996MX Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LP2996MX Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LP2996MX Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LP2996MX Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP2996MX Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
4
www.national.com/jpn/
電気的特性 ( つづき)
標準字体で記載された仕様は TJ = 25 ℃の場合であり、太字で記載されたリミット値は「動作温度範囲」 (TJ = 0°
C ∼+ 125°
C) に適
用されます (Note 4)。 特記のない限り、AVIN = PVIN = 2.5V、VDDQ = 2.5V です (Note 5)。
Note 1:
「絶対最大定格」とは、デバイスが破壊する可能性のあるリミット値をいいます。「動作定格」とはデバイスが正しく機能する条件を示しますが、特定の
性能限界を保証するものでありません。 保証された仕様、およびそのテスト条件については「電気的特性」を参照してください。 仕様の保証は、表記
のテスト条件にのみ適用されます。 記載のテスト条件以外でデバイスを動作させると、性能特性が低下することがあります。
Note 2:
使用したテスト回路は人体モデルに基づき、100pF のコンデンサから直列抵抗 1.5kΩを通して各端子に放電させます。
Note 3:
高温では、熱抵抗に基づいてデバイスをディレーティングする必要があります。SO-8 パッケージでは、ヒート・シンクなしで接合部から周囲への熱抵抗θJA
= 151.2 ℃ /W でディレーティングしてください。
Note 4:
25 ℃時のリミット値は 100%テストされます。 全動作温度範囲におけるリミット値は、統計的品質管理 (SQC) 方式によって決められた補正データを加味し
て保証されています。これらのリミット値は、ナショナル セミコンダクター社の平均出荷品質レベル (AOQL) の計算に使用されます。
Note 5:
VIN は、VIN = AVIN = PVINとして定義されます。
Note 6:
非動作時電流は AVIN に流れ込む電流として定義されています。
Note 7:
最大許容消費電力は、最大接合部温度 TJ (MAX)、接合部・周囲間熱抵抗θJA、周囲温度 TA の関数です。 最大許容消費電力を超えると、ダイ温
度が極端に上昇してレギュレータはサーマル・シャットダウン状態に入ります。
Note 8:
VTT 負荷レギュレーションは 10ms の電流パルスを用いて VTT を測定しテストされています。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com