Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2996LQ Datasheet(PDF) 1 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # LP2996LQ
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996LQ Datasheet(HTML) 1 Page - National Semiconductor (TI)

  LP2996LQ Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQ Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
2003
年 11 月
1
© National Semiconductor Corporation
DS200575-04-JP
LP2996
DDR
ターミネーション・レギュレータ
概要
LP2996 は、JEDEC 標準の SSTL-2 仕様に適合する DDR-
SDRAM ターミネーションのリニア・レギュレータです。LP2996 は
負荷変動に対して優れた応答を発揮する高速オペアンプを内蔵
しています。出力段は 1.5A の連続電流を供給でき、
さらに DDR-
SDRAM ターミネーションに求められる最大 3A の変動ピークにも
対応していますが、貫通電流は発生しません。 VSENSE 端子を
介した電圧監視により優れた出力負荷レギュレーションを実現す
るとともに、チップセットや DDR DIMM に必要な VREF 電圧も生
成して出力します。
このほか LP2996 は、Suspend-to-RAM (STR) 機能をサポートす
るアクティブ LOW のシャットダウン (SD) 端子を備えています。SD
を LOW にすると、VTT 出力は TRI-STATE のハイ・インピーダン
スとなりますが、VREF はアクティブを保ちます。本モードでは待機
時消費電流が小さくなるため、電力節減を図れます。
特長
■ 電流ソースおよび電流シンク
■ 低出力電圧オフセット
■ 外付け抵抗不要
■リニア・トポロジー
■ Suspend-to-RAM (STR) 機能
■少ない外付け部品
■ サーマル・シャットダウン
■ SO-8、PSOP-8、LLP-16 パッケージで供給
アプリケーション
■ DDR-Iと DDR-II ターミネーション電圧に対応
■ SSTL-2と SSTL-3 ターミネーション
■ HSTL ターミネーション
代表的なアプリケーション回路


Similar Part No. - LP2996LQ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
LP2996LQ TI1-LP2996LQ Datasheet
330Kb / 21P
DDR Termination Regulator
LP2996LQ TI-LP2996LQ Datasheet
1Mb / 26P
LP2996-N DDR Termination Regulator
LP2996LQ TI-LP2996LQ Datasheet
1Mb / 26P
LP2996-N DDR Termination Regulator
LP2996LQ/NOPB TI1-LP2996LQ/NOPB Datasheet
1Mb / 28P
DDR Termination Regulator
LP2996LQX TI1-LP2996LQX Datasheet
330Kb / 21P
DDR Termination Regulator
More results

Similar Description - LP2996LQ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Unisonic Technologies
UR5595 UTC-UR5595 Datasheet
312Kb / 12P
DDR TERMINATION REGULATOR
UR5595 UTC-UR5595_09 Datasheet
295Kb / 12P
DDR TERMINATION REGULATOR
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
TJ2995 HTC-TJ2995 Datasheet
632Kb / 9P
DDR Termination Regulator
TJ2997 HTC-TJ2997 Datasheet
410Kb / 13P
DDR Termination Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
UR5596 ETL-UR5596 Datasheet
218Kb / 12P
DDR TERMINATION REGULATOR
logo
Richtek Technology Corp...
RT9089A RICHTEK-RT9089A Datasheet
195Kb / 10P
DDR Termination Regulator
logo
Global Mixed-mode Techn...
G2997 GMT-G2997_15 Datasheet
148Kb / 2P
DDR Termination Regulator
G2995 GMT-G2995_15 Datasheet
185Kb / 2P
DDR Termination Regulator
logo
Texas Instruments
LP2998 TI1-LP2998 Datasheet
2Mb / 33P
DDR Termination Regulator
logo
Richtek Technology Corp...
RTQ2536-QA RICHTEK-RTQ2536-QA Datasheet
211Kb / 11P
DDR Termination Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com