Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ES3F Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # ES3F
Description  Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ES3F Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ES3F Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ES3F Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ES3A ... ES3J
ES3A ... ES3J
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
Superschnelle SMD-Gleichrichter für hohen Wirkungsgrad
IFAV = 3.0 A
VF1 < 0.9 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...600 V
IFSM = 115/125 A
trr
< 20...35 ns
Version 2015-10-26
~ SMC / ~ DO-214AB
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies
High efficient switching stages
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Wandlerstufen mit hohem Wirkungsgrad
Standardausführung 1)
Features
Extremely low reverse recovery time
Low forward voltage drop
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Extrem niedrige Sperrverzugszeit
Niedrige Fluss-Spannung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.21 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
ES3A
50
50
ES3B
100
100
ES3C
150
150
ES3D
200
200
ES3F
300
300
ES3G
400
400
ES3J
600
600
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 100°C
IFAV
3 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
15 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
115/125 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
50 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Max. temperature of the terminals TT = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse TT = 100°C
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
0.15
Type
Typ
1.2
7.9
±0.2
7.2±0.5
Pb
RoHS


Similar Part No. - ES3F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
General Semiconductor
ES3F GE-ES3F Datasheet
74Kb / 2P
SURFACE MOUNT ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
ES3F TSC-ES3F Datasheet
56Kb / 2P
3.0 AMPS. Super Fast Surface Mount Rectifiers
ES3F TSC-ES3F Datasheet
273Kb / 2P
3.0 AMPS. Surface Mount Super Fast Rectifiers
logo
GOOD-ARK Electronics
ES3F GOOD-ARK-ES3F Datasheet
174Kb / 2P
Super Fast Surface Mount Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 3.0 Amperes
logo
Vishay Siliconix
ES3F VISHAY-ES3F Datasheet
108Kb / 5P
Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
20-Nov-07
More results

Similar Description - ES3F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
ES1A DIOTEC-ES1A_15 Datasheet
150Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L Datasheet
148Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR860 DIOTEC-MUR860 Datasheet
176Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420 DIOTEC-MUR420_16 Datasheet
135Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
ES2ASMA DIOTEC-ES2ASMA_17 Datasheet
155Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
MUR420 DIOTEC-MUR420_17 Datasheet
149Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L_18 Datasheet
137Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
UFT800A DIOTEC-UFT800A_17 Datasheet
168Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
UGB8AT DIOTEC-UGB8AT Datasheet
162Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
ES1A DIOTEC-ES1A_18 Datasheet
143Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com