Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AN-145ES Datasheet(PDF) 9 Page - IXYS Corporation

Part # AN-145ES
Description  Ventajas de los Rel챕s de Estado S처lido
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  IXYS [IXYS Corporation]
Direct Link  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

AN-145ES Datasheet(HTML) 9 Page - IXYS Corporation

Back Button AN-145ES Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation AN-145ES Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation AN-145ES Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation AN-145ES Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation AN-145ES Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation AN-145ES Datasheet HTML 8Page - IXYS Corporation AN-145ES Datasheet HTML 9Page - IXYS Corporation AN-145ES Datasheet HTML 10Page - IXYS Corporation AN-145ES Datasheet HTML 11Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
AN-145ES
www.ixysic.com
9
Hoja de aplicación: AN-145ES
más la disipación del colector. El consumo de potencia
de los dispositivos semiconductores aumenta de forma
mucho más estable en relación con la corriente de
colector que en los EMR en relación con la corriente de
contacto. Por ejemplo, el requisito mínimo de potencia
de un EMR polarizado puede superar los 80 mW,
mientras que los SSR consumen apenas 3 mW.
9.5 Requisitos de Tensión más Bajos de los SSR
Como un SSR no tiene que cargar de energía un
bobinado ni abrir contactos, se necesita menos tensión
para que el SSR entre en conducción o corte. Los EMR
se controlan a partir de fuentes de alimentación de 5 a
48 VCC. Los SSR, en cambio, pueden trabajar con
tensiones de alimentación de tan sólo 1,5 VCC.
9.6 Operación Lógica Directa
Dado que no consumen mucha potencia y trabajan con
bajas tensiones, los SSR se pueden gobernar
directamente mediante circuitos lógicos como los del tipo
74xxx, ahorrando así un nivel en la electrónica de
interface.
Los EMR requieren tensiones de gobierno de la bobina
que superan de largo la capacidad de gobierno que son
capaces de proporcionar los circuitos lógicos. Como
resultado de ello, se precisan componentes adicionales
para permitir que los EMR se conecten a circuitos lógi-
cos. El circuito representado a continuación muestra los
componentes adicionales necesarios para integrar el relé
mecánico en la circuitería digital. Se necesitan cuatro
componentes adicionales en el diseño basado en EMR
para compensar las poco atractivas características del
EMR.
Figura 6. Comparación de los Circuitos de Gobierno de SSR y
EMR
Estos inconvenientes hacen que los ingenieros hagan
uso de prácticas de diseño de aceptación generalizada
para realizar la compensación. Con una bobina a la
entrada de todos los relés mecánicos, existe un pico
inductivo que surge de forma natural cuando se
descarga la energía de la entrada. Este pico se aplica a
los componentes sensibles utilizados para controlar el
funcionamiento del EMR. El pico resulta muchas veces
suficiente para ocasionar un daño catastrófico a la
circuitería de control si no ha sido suprimido adecuada-
mente. Para eliminar este riesgo debe utilizarse un diodo
de alta velocidad a lo largo de la bobina.
En el circuito de la parte inferior del diagrama, con Q1
puesto en conducción por medio de la puerta lógica, el
EMR se activa con la corriente que fluye a través de la
bobina de entrada. Cuando Q1 se lleva a corte para
desactivar el relé, el pico inductivo resultante es recircu-
lado y disipado a través de la bobina por el diodo D1. En
la solución basada en SSR, parte superior del diagrama,
observe que la bobina ha sido sustituida por un sencillo
LED y tanto el diodo de protección como el transistor de
gobierno han sido suprimidos. El único añadido al
circuito es la resistencia limitadora de corriente necesaria
para establecer la corriente suministrada al LED.
10. Los Verdaderos Costes Derivados de la
Menor Fiabilidad del EMR
En la práctica, la menor fiabilidad de los EMR conduce a
unos costes más elevados del ciclo de vida del producto.
Esta sección describe las ventajas relativas a la fiabilidad
que presentan los SSR respecto a los EMR en cuanto a
las cifras de MTBF y los costes asociados.
Con el fin de realizar la comparación, las cifras de MTBF
se han obtenido del Telcordia Reliability Procedure for
Electronic Equipment, TR-332.
La previsión de fiabilidad de Telcordia está especializada
en el equipamiento electrónico. Puede proporcionar
previsiones a nivel de componente, a nivel de sistema o
a nivel de proyecto para productos completos disponibles
comercialmente. Telcordia utiliza tres métodos para
prever la fiabilidad de un producto.
• I. Número de componentes
• II. Previsiones del número de componentes en
combinación con datos de laboratorio
• III. Previsiones basadas en datos de campo
IXYS ICD utiliza el método I y el método II para calcular
el MTBF del producto. En el siguiente ejemplo, los
valores de MTBF se obtienen a partir del Método II con
1.000 horas de test de vida real a elevada temperatura.
Se puede establecer una relación comprensible entre
fiabilidad y coste. Con los EMR se producirán fallos de
campo, pero la frecuencia con la que tienen lugar será
proporcional a las tasas de fallo demostradas. La tasa de
fallos más baja proporcionará la frecuencia de fallo más
baja. El coste añadido de un relé se puede calcular
como la amortización del coste de los fallos anticipados
para el número requerido que se utilizará dentro de sus
ciclos de vida establecidos. El ejemplo de la tabla 3
compara un EMR de polo sencillo con un SSR de polo
sencillo (LCA110).
D1
Q1
R2
R1
C1
SNxxxx
EMR
A la Carga
VCC
PV
RLimit
VCC
SSR
SNxxxx
A la Carga



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com