Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DBA200WA40 Datasheet(PDF) 1 Page - SanRex Corporation

Part # DBA200WA40
Description  SOFT RECOVERY DIODE MODULE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

DBA200WA40 Datasheet(HTML) 1 Page - SanRex Corporation

  DBA200WA40 Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation DBA200WA40 Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DBA200WA40
SOFT RECOVERY DIODE MODULE
Symbol 記号
Item
 項 目
Conditions
 条 件
Ratings
 定格値
Unit 単位
IF(AV)
Average Forward Current
平均順電流 
D.C.
 TC=96℃
直流 ケース温度 96℃
100
A
IFSM
Surge Forward Current
サージ順電流
50/60Hz,
cycle, Peak value, non-repetitive
50/60Hz,
サイクル正弦波,
波高値,
非繰返し
1000/1100
A
I2t
I2t
電流二乗時間積
Value for one cycle of surge current
1
サイクルサージ順電流に対する値
5050
A2S
Tj
Junction Temperature
接合温度
−40∼+150
℃
Tstg
Storage Temperature
保存温度
−40∼+125
℃
VISO
Isolation Voltage
(R.M.S.)
絶縁耐圧(実効値)
A.C.1minute
A.C.
1分間
2500
V
Mounting torque
締付トルク
Mounting
(M4)
取付
Recommended Value 1.0∼1.4
推奨値
1.5
N
・m
Terminal
(M4)
端子
Recommended Value 1.0∼1.4
推奨値
1.5
Mass
質量
Typical value
標準値
30
g
8.0
31.6
φ4.15
4−M4
5.5
0.8
9.5
15.0±0.1
30.2±0.1
38.0±0.2
■Maximum Ratings
 最大定格
(Unless otherwise Tj=25℃, per one element / 特にことわらない限り Tj=25℃, 単位エレメント当たり)
Symbol 記号
Item
 項 目
Ratings
 定格値
Unit 単位
VR(DC)
D.C. Reverse Voltage
直流逆電圧
400
V
■Electrical Characteristics
 電気的特性 (Unless otherwise Tj=25℃, per one element / 特にことわらない限り Tj=25℃, 単位エレメント当たり)
Symbol
記号
Item
項 目
Conditions
条 件
Ratings
 定格値
Unit
単位
Min.
Typ.
Max.
IR
Reverse Current
逆電流
VR=400V
,Tj=150℃
4mA
VFM
Forward Voltage Drop
順電圧降下
IF
=100A
1.10
1.20
V
trr
Reverse Recovery time
逆回復時間
IF
=100A,VR=200V,−di/dt=200A/μs
80
110
ns
Rth
(j-c)
Thermal Resistance
(Junction to case)
熱抵抗(接合部ーケース間)
 
0.45
℃/W
Unit
単位:mm
DBA200WA40
《Advantages》
《特長》
• 2 diodes in 1 isolated package(SOT-227)
• 大電力2素子入り絶縁型パッケージ
(SOT-227)
• High power, high speed and low loss control
• 低損失・高速駆動可能
• IR≦4.0mA Tj=150℃
• 低逆電流 IR≦4.0mA Tj=150℃
• VFM≦1.2V
• 低オン電圧VFM≦1.2V
• trr≦110ns
• 高速ソフトリカバリー trr≦110ns
《Applications》《用途》
• Switching power supply, Welding power
 supply, power source for communication and
 various power supplies
• スイッチング電源、溶接機、
 通信用電源、各種電源装置
 


Similar Part No. - DBA200WA40

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SanRex Corporation
DBA200WA60 SANREX-DBA200WA60 Datasheet
195Kb / 2P
SOFT RECOVERY DIODE MODULE
logo
Inchange Semiconductor ...
DBA200WA60 ISC-DBA200WA60 Datasheet
553Kb / 3P
Soft Recovery Diode Module
More results

Similar Description - DBA200WA40

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SanRex Corporation
DKA200AA50 SANREX-DKA200AA50 Datasheet
110Kb / 1P
ISOLATED DIODE MODULE(SOFT RECOVERY DIODE)
DSR200BA50 SANREX-DSR200BA50 Datasheet
109Kb / 1P
ISOLATED DIODE MODULE (SOFT RECOVERY DIODE)
DSR400AA60 SANREX-DSR400AA60 Datasheet
100Kb / 1P
ISOLATED DIODE MODULE (SOFT RECOVERY DIODE)
DBA200WA60 SANREX-DBA200WA60 Datasheet
195Kb / 2P
SOFT RECOVERY DIODE MODULE
DCA100BA60 SANREX-DCA100BA60 Datasheet
202Kb / 2P
SOFT RECOVERY DIODE MODULE
DCA150BA65 SANREX-DCA150BA65 Datasheet
203Kb / 2P
SOFT RECOVERY DIODE MODULE
DCA200UA65 SANREX-DCA200UA65 Datasheet
508Kb / 2P
SOFT RECOVERY DIODE MODULE
logo
SemiHow Co.,Ltd.
SDM2F100G SEMIHOW-SDM2F100G Datasheet
365Kb / 4P
Fast Soft Recovery Diode Module
SDM2F100G06GS SEMIHOW-SDM2F100G06GS Datasheet
371Kb / 4P
Fast Soft Recovery Diode Module
SDM2F150G06G SEMIHOW-SDM2F150G06G Datasheet
376Kb / 4P
Fast Soft Recovery Diode Module
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com