Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DBA200WA60 Datasheet(PDF) 2 Page - SanRex Corporation

Part # DBA200WA60
Description  SOFT RECOVERY DIODE MODULE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

DBA200WA60 Datasheet(HTML) 2 Page - SanRex Corporation

  DBA200WA60 Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation DBA200WA60 Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DBA200WA60
Forward Characteristics
順特性
1
0.1
10
1000
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
Typ.
Typ.
Max.
Max.
Forward Voltage Drop VF(V)
順電圧降下 VF(V)
順
電
流
IF
(A)
単位エレメント当り
Per One Element
単位エレメント当り
Per One Element
Tj=25℃
Tj=150℃
Tj=25℃
Tj=150℃
0.1
0.01
1
100
10
0.1
0.01
100
10
1
0
100
200
300
400
逆
回
時
間
trr
(μs)
Reverse Recovery Characteristics
逆回復特性
Forward Curreut IF(A)
順電流 IF(A)
Tj=25℃
Tj=150℃
VR=300V
−di/dt=200A/μs
代表値
Typical
単位エレメント当り
Per One Element
Irr
Irr
Qrr
trr
Qrr
trr
trr
Irr
(A)
逆
回
復
電
流
Qrr
(μC)
逆
回
復
電
荷
量
0.1
0.01
1
100
10
0.1
0.01
100
10
1
10
100
1000
逆
回
時
間
trr
(μs)
Reverse Recovery Characteristics
逆回復特性
Tj=25℃
Tj=150℃
IF=100A
VR=300V
代表値
Typical
単位エレメント当り
Per One Element
Irr
Irr
Qrr
trr
Qrr
trr
Irr
(A)
逆
回
復
電
流
Qrr
(μC)
逆
回
復
電
荷
量
-di/dt(A/μs)
単位エレメント当り
Per One Element
単位エレメント当り
Per One Element
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
Transient Thermal Impedance
過渡熱インピーダンス特性
Time
t(sec)
時間
t(秒)
t
T
D=
t
T
Single pulse
0.1
0.2
0.3
0.5
D=0.7
過
渡
熱
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
︵
℃
/
W
︶
単位エレメント当り
Per One Element
Tj =25℃ start
単相半波
Single phase
非繰り返し
Non-repetitive
単位エレメント当り
Per One Element
Tj =25℃ start
単相半波
Single phase
非繰り返し
Non-repetitive
60Hz
60Hz
50Hz
50Hz
400
200
600
1000
1200
800
0
1
100
10
Time(Cycles)
通電時間(サイクル数)
Cycle Surge Forward Current Rating〈Non-Repetitive〉
サージ順電流耐量《非繰り返し》
サ
ー
ジ
順
電
流
︵
波
高
値
︶
(A)



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com