Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DCA150BA65 Datasheet(PDF) 2 Page - SanRex Corporation

Part # DCA150BA65
Description  SOFT RECOVERY DIODE MODULE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

DCA150BA65 Datasheet(HTML) 2 Page - SanRex Corporation

  DCA150BA65 Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation DCA150BA65 Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DCA150BA65
Forward Characteristics
順方向特性
1
10
1000
100
00.511.522.5
Tj=150℃
Typical
Tj=150℃
Typical
Tj=25℃
Typical
Tj=25℃
Typical
Tj=25℃
Maximum
Tj=25℃
Maximum
Forward Voltage Drop VF(V)
順電圧 VF(V)
順
電
流
IF
(A)
1
10
1000
100
1
0.1
100
10
0
50
100
150
200
Reverse Recovery Characteristics
逆回復特性
Forward Curreut IF(A)
順電流 IF(A)
Tj=25℃
Tj=150℃
−di/dt=200A/μs
代表値
Typical
Irr
Irr
trr
trr
Qrr
Qrr
Irr
(A)
逆
回
復
電
流
trr
(ns)
逆
回
復
時
間
Qrr
(μC)
逆
回
復
電
荷
量
0.1
1
1000
100
10
0
100
1000
Reverse Recovery Characteristics
逆回復特性
Critical rate of rise of on-state current di/dt(A/μs)
電流勾配 di/dt(A/μs)
Tj=25℃
Tj=150℃
IF=100A
代表値
Typical
Irr
Irr
trr
trr
Qrr
Qrr
Irr
(A)
逆
回
復
電
流
trr
(ns)
逆
回
復
時
間
Qrr
(μC)
逆
回
復
電
荷
量
0.01
0.1
1
1000
100
10
0
100
200
300
400
500
600
700
Reverse Characteristics
逆方向特性
Reverse Voltage VR(V)
逆電圧 VR(V)
Tj=25℃
Tj=125℃
Tj=155℃
代表値
Typical
IR
(mA)
逆
電
流
0
180
200
140
160
120
100
80
60
20
40
260
240
220
0
100
120
140
80
60
40
20
160
Forward Current vs. Power Dissipation
最大電力損失特性
Forward Current IF(A)
順方向電流 IF(A)
直流
D.C.
Pav
(W)
電
力
損
失
単位エレメント当り
Per One Element
単位エレメント当り
Per One Element
60
120
110
100
90
80
70
150
140
130
0
100
120
140
80
60
40
20
160
Forward Current vs. Allowable Case Temperature
順方向電流対最大許容ケース温度
Forward Current IF(A)
順方向電流 IF(A)
Per One Element
単位エレメント当り
D.C.
直流
(℃)
最
大
許
容
ケ
ー
ス
温
度
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.001
0.01
0.1
1
10
Transient Thermal Impedance
過渡熱インピーダンス特性
Time
t(sec)
時間
t(秒)
過
渡
熱
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
︵
℃
/
W
︶
単位エレメント当り
per one Element
単位エレメント当り
per one Element
接合・ケース間
Junction to case
接合・ケース間
Junction to case
最大値
Maximaum
最大値
Maximaum



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com