Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DF200AB80 Datasheet(PDF) 2 Page - SanRex Corporation

Part # DF200AB80
Description  3-PHASE DIODE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

DF200AB80 Datasheet(HTML) 2 Page - SanRex Corporation

  DF200AB80 Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation DF200AB80 Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DF200AB80/160
Maximum Forward Characteristics
最大順特性
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
Forward Voltage Drop (V)
順電圧降下(V)
順電流︵波高値︶
 
(A)
Tj=25℃
Output Current vs. Power Dissipation
最大電力損失特性
0
20 40 60 80 100 120
200
180
160
140
220
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Output Current(A)
出力電流 ID(A)
電力損失
 
Pav
(W)
三相全波
Three Phase
Output Current vs. Allowable Case Temperature
出力電流対最大許容ケース温度
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
100
110
120
130
140
150
90
Output Current(A)
出力電流(A)
最大許容ケース温度
(℃)
三相全波
Three Phase
Tj=25℃ Start
Tj=25℃ Start
Per One Element
単位エレメント当り
Per One Element
単位エレメント当り
60Hz
60Hz
50Hz
50Hz
700
1200
1700
2200
01
100
10
Times(cycles)
通電時間(cycles)
Surge Forward Current Rating《Non-Repetitive》
サージ順電流耐量《非繰返し》
サージ順電流
(A)
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
1.0E+00
1.0E+01
1.0E+02
Time t(s)
時 間 t(s)
Transient Thermal Impedance
過渡熱インピーダンス特性
0.08
0.1
0.12
0.06
0.04
0.02
0
junction to case
接合部─ケース間
junction to case
接合部─ケース間
per one Module
モジュール当たり
per one Module
モジュール当たり
過渡熱インピーダンス
 
θj-c
(℃/W)
Maximum
最大値
Surge Forward Current vs Time
サージ順電流対時間
100
10
1000
10000
100000
10000
100000
1000
100
時 間(μs)
Time(μs)
サージ順電流
 
ISP
(A)
τ
t
単相半波波形
コンデンサ放電波形
t
τ



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com