Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MBR360 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # MBR360
Description  Schottky Barrier Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MBR360 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  MBR360 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor MBR360 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MBR360
MBR360
Schottky Barrier Rectifier Diodes
Schottky-Gleichrichterdioden
IFAV = 3 A
VF
< 0.74 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 60 V
IFSM = 70/80 A
Version 2015-09-16
~ DO-201
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Output Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection,
Free-wheeling diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Ausgangsgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Freilaufdioden
Standardausführung 1)
Features
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in Ammo Pack
1700
Gegurtet in Ammo Pack
Weight approx.
0.8 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = N/A
Maximum ratings and characteristics 2)
Grenz- und Kennwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
Forward voltage
Durchlass-Spannung
VF [V]
IF = 3 A
MBR360
60
60
< 0.74
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 75°C
IFAV
3 A 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
14 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
70/80 A
Rating for fusing, Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
25 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 1.2±0.05
Ø 4.5+0.1
-0.3


Similar Part No. - MBR360

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Motorola, Inc
MBR360 MOTOROLA-MBR360 Datasheet
75Kb / 4P
Surface Mount Schottky Power Rectifier
logo
International Rectifier
MBR360 IRF-MBR360 Datasheet
33Kb / 5P
SCHOTTKY RECTIFIER
logo
ON Semiconductor
MBR360 ONSEMI-MBR360 Datasheet
57Kb / 4P
Axial Lead Rectifiers
December, 2004 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MBR360 MOTOROLA-MBR360 Datasheet
121Kb / 6P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 3.0 AMPERES 20, 30, 40, 50, 60 VOLTS
logo
ON Semiconductor
MBR360 ONSEMI-MBR360 Datasheet
59Kb / 4P
Axial Lead Rectifiers
June, 2006 ??Rev. 6
More results

Similar Description - MBR360

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5817 EIC-1N5817 Datasheet
16Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
SBT20 EIC-SBT20 Datasheet
28Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
Semikron International
SB1520TL SEMIKRON-SB1520TL Datasheet
188Kb / 3P
Schottky barrier rectifier diodes
logo
Unisonic Technologies
MBR1060C UTC-MBR1060C_08 Datasheet
106Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
SB520 DIOTEC-SB520_13 Datasheet
93Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Diodes
SB1230 DIOTEC-SB1230 Datasheet
158Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Diodes
SBX2020 DIOTEC-SBX2020_18 Datasheet
149Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Diodes
SB1520 DIOTEC-SB1520_18 Datasheet
221Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
MBRD340 SUNMATE-MBRD340 Datasheet
1Mb / 3P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
MBRD1040 SUNMATE-MBRD1040 Datasheet
1Mb / 3P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com