Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SCA90AA Datasheet(PDF) 3 Page - SanRex Corporation

Part # SCA90AA
Description  THYRISTOR MODULE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

SCA90AA Datasheet(HTML) 3 Page - SanRex Corporation

  SCA90AA Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation SCA90AA Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation SCA90AA Datasheet HTML 3Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SCA(SCE)90AA
Per one element
単位エレメント当り
Per one element
単位エレメント当り
60Hz
60Hz
50Hz
50Hz
Tj =25℃ start
Single phase half wave
2000
2500
1500
1000
500
サ
ー
ジ
順電流
 
IFSM
01
100
10
Times
通電サイクル数 n(cycles)
Surge Forward Current Rating〈Non-Repetitive〉
サージ順電流耐量〈非繰返し〉
(A)
per one Element
単位エレメント当たり
per one Element
単位エレメント当たり
junction to case
接合部─ケース間
junction to case
接合部─ケース間
Time(sec)
時間 t(秒)
Transient Thermal Impedance
過渡熱インピーダンス特性
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.001
0.01
0.1
1
10
過渡熱抵抗
 
θ
(℃/W)
j-c
θ=180゜
θ=120゜
θ=90゜
θ=60゜
θ=30゜
Average On-State Current vs Power Dissipation〈SinglePhaseHalfWave〉
最大電力損失特性〈単相半波〉
Average On-State Current
(A)
平均電流
(A)
80
100
120
140
160
180
200
220
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
20
40
60
電力損失
 
(W)
: Conduction Angle
360。
2
per one Element
単位エレメント当たり
per one Element
単位エレメント当たり
直流
D.C.
直流
D.C.
θ=120゜
θ=120゜
θ=90゜
θ=90゜
θ=60゜
θ=60゜
θ=30゜
θ=30゜
θ=180゜
θ=180゜
Current vs Allowable Case Temperature〈Single Phase Half Wave〉
電流対最大許容ケース温度〈単相半波〉
Average On-state Current (A)
平均電流 (A)
140
130
120
110
100
90
80
50
60
70
0
90 100 110120 130 140150160
10 20 30 40 50 60 70 80
最大許容ケース温度
 
(℃)
: Conduction Angle
360。
2
per one Element
単位エレメント当たり
per one Element
単位エレメント当たり
直流
D.C.
直流
D.C.
ID(RMS)
Conduction Angle θ 180°
Conduction Angle θ 180°
Rth:0.5℃/W
Rth:0.3℃/W
Rth:0.2℃/W
Rth:0.1℃/W
Rth:0.05℃/W
Interface Thermal Impedance:
0.11℃/W per Module
Rth:Heat Sink Thermal Impedance
95
110
100
105
120
115
125
130
20 40 60 80 100 120140160180
0
50
75
25
0
100 125
50
100
150
200
250
300
0
Output Current(A)
出力電流(A)
Ambient Temperature(℃)
周囲温度(℃)
総損
失
許容ケース温
度
(℃)
(W)
Output Current(W1;Bidirectional connection)
許容出力電流(W1;逆並列接続)
130
95
100
105
110
115
120
125
0 20 40 60 80 100 120 140160180
50
75
25
0
100 125
200
300
400
500
600
700
100
0
Output Current(A)
出力電流(A)
Ambient Temperature(℃)
周囲温度(℃)
総損
失
(W)
許容ケース温
度
(℃)
Output Current(B2;Two pulse bridge connection)
許容出力電流(B2;単相ブリッジ接続)
Conduction Angle θ 180°
Conduction Angle θ 180°
Interface Thermal Impedance:0.11℃/W per Module
Interface Thermal Impedance:0.11℃/W per Module
Rth:0.5℃/W
Rth:0.3℃/W
Rth:0.2℃/W
Rth:0.1℃/W
Rth:0.05℃/W
ID(AV)
Rth:Heat Sink Thermal Impedance
ID(AV)
ID(RMS)
Rth:0.5℃/W
Rth:0.3℃/W
Rth:0.2℃/W
Rth:0.1℃/W
Rth:0.05℃/W
B6
B6
W3
W3
Interface Thermal Impedance:0.11℃/W per Module
Rth:Heat Sink Thermal Impedance
20 40 60 80 100120 140160180
0
50 75
25
0
100 125
400
600
800
1000
200
0
Output Current(A)
出力電流(A)
Ambient Temperature(℃)
周囲温度(℃)
総損
失
(W)
115
95
100
105
110
120
125
130
Output Current
(B6;Six pulse bridge connection,W3;Three phase bidirectional connection)
許容出力電流(B6;三相ブリッジ接続,W3;三相逆並列接続)
許容ケース温
度
(℃)
Conduction Angle θ 180°
Conduction Angle θ 180°



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com