Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SCA200DA Datasheet(PDF) 2 Page - SanRex Corporation

Part # SCA200DA
Description  THYRISTOR MODULE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

SCA200DA Datasheet(HTML) 2 Page - SanRex Corporation

  SCA200DA Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation SCA200DA Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation SCA200DA Datasheet HTML 3Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SCA(SCE)200DA
Peak Forward Gate Voltage
定格ピークゲート順電圧(10V)
Peak Gate Power
定格ピークゲート損失
(10W)
Minimum Gate Non-Trigger Voltage
最小非トリガ電圧
Average Gate Power
定格平均ゲート損失
(3W)
Gate Characteristics
ゲートトリガ特性
Gate Current
ゲート電流(mA)
1
0.1
10
100
1000
100
10
10000
125℃
−30℃
−30℃
25℃
25℃
ゲート電圧
(V)
25℃ MAX
25℃ MAX
25℃ TYP
25℃ TYP
125℃ MAX
125℃ MAX
125℃ TYP
125℃ TYP
Maximum On Characteristics
最大順特性
On-state Voltage Drop
オン電圧 VTM(V)
600
400
200
800
1400
1200
1000
1800
1600
2000
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
オン電
流
IT
(A)
■Electrical Characteristics
 電気的特性
(Tj=25℃ unless otherwise specified/指定なき場合はTj=25℃とする)
Symbol 記号
Item 項 目
Conditions 条 件
Ratings 定格値
Unit 単位
min.
最小
typ.
標準
max.
最大
IDRM
Repetitive Peak Off-state Current
オフ電流
Tj
=125℃, VD=VDRM
100
mA
IRRM
*Repetitive Peak Reverse Current
*逆電流
Tj
=125℃, VR=VRRM
100
mA
VTM
VFM
*On-state
(Forward)Voltage
*オン(順)電圧
IT
=500A
1.34
V
IT
=600A
1.4
VT(TO)
*Threshold Voltage
*閾値電圧
Tj
=25℃
1.06
V
Tj
=125℃
0.87
rt
*Dynamic Resistance
*オン抵抗
Tj
=25℃
1.77
m
Ω
Tj
=125℃
1.15
IGT
Gate Trigger Current
ゲートトリガ電流
VD
=6V, IT=1A
100
mA
VGT
Gate Trigger Voltage
ゲートトリガ電圧
VD
=6V, IT=1A
3
V
VGD
Gate Non-Trigger Voltage
ゲート非トリガ電圧
Tj
=125℃, VD=½VDRM
0.25
V
tgt
Turn-on Time
ターンオン時間
IT
=200A, IG=100mA, VD=½VDRM, dIG/dt=0.1A/μs
10
μs
dv/dt
Critical Rate of Rise of Off-state Voltage
臨界オフ電圧上昇率
Tj
=125℃, VD=⅔VDRM, exp. waveform
1000
V/
μs
IH
Holding Current
保持電流
140
mA
IL
Latching Current
ラッチング電流
230
mA
Rth
(j-c) *Thermal Resistance
*熱抵抗
cont., Junction to case, per one element
接合部―ケース間 cont., 単位エレメント当り
0.155
℃/W
Rth
(j-c) *Effective Thermal Resistance
*実効熱抵抗
sin.180
°,Junction to case, per one element
接合部―ケース間, sin.180
°,単位エレメント当り
0.16
℃/W
rec.120
°,Junction to case, per one element
接合部―ケース間, rec.120
°,単位エレメント当り
0.17
Rth
(c-s) *Interface Thermal Resistance
*接触熱抵抗
Case to Heat sink, per one element
ケース―ヒートシンク間, 単位エレメント当り
Thermal conductivity
(Silicon grease)=7×10-3[W/㎝・℃]
シリコングリスの熱伝導率=7×10-3[W/㎝・℃]
0.1
℃/W
*mark: Thyristor and Diode part. No mark: Thyristor part.
注)上表中*印の項目は、サイリスタ部及びダイオード部の両方に適用します。その他の項目は主にサイリスタ部に適用します。



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com