Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PMU-A-R010-1.0 Datasheet(PDF) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

Part # PMU-A-R010-1.0
Description  Precision Resistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RHOPOINT [RHOPOINT COMPONENTS]
Direct Link  http://www.rhopointcomponents.com
Logo RHOPOINT - RHOPOINT COMPONENTS

PMU-A-R010-1.0 Datasheet(HTML) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

  PMU-A-R010-1.0 Datasheet HTML 1Page - RHOPOINT COMPONENTS PMU-A-R010-1.0 Datasheet HTML 2Page - RHOPOINT COMPONENTS PMU-A-R010-1.0 Datasheet HTML 3Page - RHOPOINT COMPONENTS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Precision Resistors
Typ / type PMU
RHOPOINT COMPONENTS LTD
Holland Road, Hurst Green, Oxted, Surrey, RH8 9AX, ENGLAND
Tel: +44/01883 717988, Fax: +44/01883 712938, Email: sales@rhopointcomponents.com Website: www.rhopointcomponents.com
Ausgabe / Issue : 05/99
PMU-1 / 3
Technische Änderungen vorbehalten - technical modifications reserved
Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von
MANGANIN-Widerständen
temperature dependence of the electrical resistance of
MANGANIN-resistors
1
Widerstandswerte gemäß Reihe E6 mit den Zusatzwerten 2 und 5 verfügbar
Standard resistance values according to E6 with the additional values of 2 and 5
1
Mindestbestellwerte für abweichende Werte auf Anfrage
Minimum order quantity of other values on request
Merkmale / features
• 5 Watt Dauerleistung
5 Watt permanent power
• Dauerströme bis 50 A ( 2 mOhm )
constant current up to 50 Amps ( 2 mOhm )
• Vier-Leiter Messwiderstand
resistor with Kelvin connection
• vernickelte Bondflächen
Nickel plated bond pads
• Bauteilrückseite vergoldet ( 0,2 µm typ. )
reverse side covered with gold flash ( 0.2 µm typ. )
• Geeignet für Löttemperaturen bis 280 °C / 30 sek
oder 250 °C / 5 min
max. solder temperature up to 280 °C / 30 sec
or 250 °C / 5 min
• Bauteilmontage: Reflow löten auf Substrat
mounting: reflow soldering on substrate
Applikationen / application
• Meßwiderstand für Leistungshybride
current sensor for power hybrid applications
• Frequenzumrichter / frequency converters
• Leistungsmodule / power modules
Lastminderungskurve
power derating
0
20
40
60
80
100
120
140
Kontaktstellen-Temperatur T
K / [
oC]
terminal temperature T
K / [
oC]
0.25
0.5
0.75
1
P / P
Nom
stability: 0.5%
reduced
stability: 1%
a
t
a
d
l
a
c
i
n
h
c
e
t
/
n
e
t
a
D
e
h
c
s
i
n
h
c
e
Ta
t
a
d
l
a
c
i
n
h
c
e
t
/
n
e
t
a
D
e
h
c
s
i
n
h
c
e
T
a
t
a
d
l
a
c
i
n
h
c
e
t
/
n
e
t
a
D
e
h
c
s
i
n
h
c
e
T
a
t
a
d
l
a
c
i
n
h
c
e
t
/
n
e
t
a
D
e
h
c
s
i
n
h
c
e
Ta
t
a
d
l
a
c
i
n
h
c
e
t
/
n
e
t
a
D
e
h
c
s
i
n
h
c
e
T
e
t
r
e
w
s
d
n
a
t
s
r
e
d
i
Ws
e
u
l
a
v
e
c
n
a
t
s
i
s
e
rm
h
O
m
0
0
5
-
m
h
O
m
2
z
n
a
r
e
l
o
Te
c
n
a
r
e
l
o
t%
5
,
%
2
,
%
1
t
n
e
i
z
if
f
e
o
k
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T)
r
c
t
(
t
n
e
i
c
if
f
e
o
c
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
t)
C
°
0
6
s
i
b
C
°
0
2
(
K
/
m
p
p
0
3
<)
C
°
0
6
o
t
C
°
0
2
(
K
/
m
p
p
0
3
<
h
c
i
e
r
e
b
r
u
t
a
r
e
p
m
e
Te
g
n
a
r
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
t
e
l
b
a
c
il
p
p
aC
°
0
4
1
+
s
i
b
C
°
5
5
-C
°
0
4
1
+
o
t
C
°
5
5
-
ti
e
k
r
a
b
t
s
a
l
e
By
ti
c
a
p
a
c
d
a
o
lW
5
d
n
a
t
s
r
e
d
i
w
e
m
r
ä
W
r
e
r
e
n
n
Ie
c
n
a
t
s
i
s
e
r
t
a
e
h
l
a
n
r
e
t
n
iW
/
K
8
<
i
h
t
R
g
n
u
n
n
a
p
s
s
n
o
it
a
l
o
s
Ie
g
a
tl
o
v
g
n
i
d
n
a
t
s
h
ti
w
c
i
r
t
c
e
l
e
i
dC
A
V
0
0
1
t
s
a
l
n
n
e
N
r
e
t
n
u
t
ä
ti
li
b
a
t
S)
d
a
o
l
l
a
n
i
m
o
n
(
y
ti
li
b
a
t
sh
0
0
0
2
h
c
a
n
%
5
.
0
<
g
n
u
h
c
i
e
w
b
Ah
0
0
0
2
r
e
t
f
a
%
5
.
0
<
n
o
it
a
i
v
e
d
-40
-20
20
40
60
80
100
120
T [oC]
-1
-0.5
0.5
1
∆R/R
20 [%]


Similar Part No. - PMU-A-R010-1.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Delta Electronics, Inc.
PMU-XV155WXXA DELTA-PMU-XV155WXXA Datasheet
1Mb / 19P
PMU Panel Mount Power Supply with Integrated DC-UPS
More results

Similar Description - PMU-A-R010-1.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Welwyn Components Limit...
3812-10TGI WELWYN-3812-10TGI Datasheet
391Kb / 2P
Precision Resistors Precision Resistors
logo
RHOPOINT COMPONENTS
A-H2 RHOPOINT-A-H2 Datasheet
68Kb / 2P
Precision Resistors
SMH-B-R010-1.0 RHOPOINT-SMH-B-R010-1.0 Datasheet
139Kb / 3P
Precision Resistors
logo
Isabellenhütte Heu...
BVB ISABELLENHUETTE-BVB Datasheet
1Mb / 4P
PRECISION RESISTORS
BVH ISABELLENHUETTE-BVH Datasheet
504Kb / 4P
Precision resistors
CMK ISABELLENHUETTE-CMK Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
CMS ISABELLENHUETTE-CMS Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
BVT ISABELLENHUETTE-BVT Datasheet
725Kb / 4P
Precision resistors
SMT ISABELLENHUETTE-SMT Datasheet
1Mb / 5P
Precision resistors
VLK ISABELLENHUETTE-VLK Datasheet
802Kb / 4P
PRECISION RESISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com