Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMK-R010-5.0 Datasheet(PDF) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

Part # SMK-R010-5.0
Description  Precision Resistors for Current Sense
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RHOPOINT [RHOPOINT COMPONENTS]
Direct Link  http://www.rhopointcomponents.com
Logo RHOPOINT - RHOPOINT COMPONENTS

SMK-R010-5.0 Datasheet(HTML) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

  SMK-R010-5.0 Datasheet HTML 1Page - RHOPOINT COMPONENTS SMK-R010-5.0 Datasheet HTML 2Page - RHOPOINT COMPONENTS SMK-R010-5.0 Datasheet HTML 3Page - RHOPOINT COMPONENTS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Precision Resistors for Current Sense
Typ / type SMK
RHOPOINT COMPONENTS LTD
Holland Road, Hurst Green, Oxted, Surrey, RH8 9AX, ENGLAND
Tel: +44/01883 717988, Fax: +44/01883 712938, Email: sales@rhopointcomponents.com Website: www.rhopointcomponents.com
Ausgabe / Issue : 14/12/2001
SMK-1 /3
Technische Änderungen vorbehalten - technical modifications reserved
vorläufig / preliminary
Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von
MANGANIN-Widerständen
temperature dependence of the electrical resistance of
MANGANIN-resistors
Lastminderungskurve
power derating curve
-40
-20
20
40
60
80
100
120
T [oC]
-1
-0.5
0.5
1
∆R/R
20 [%]
Merkmale / features
• extrem kleine Bauform (Standardgröße 1206)
extremly small size (standard size 1206)
• Dauerströme bis 7 A ( 10mOhm)
constant current up to 7 Amps (10mOhm)
• sehr gute Langzeitstabilität
excellent long term stability
• sehr hohe Pulsbelastbarkeit
high pulse power rating
• Bauteilmontage: Reflow -,Welle und IR-Löten
(auch für die Montage auf der Lötseite geeignet)
mounting: reflow, dip - or wave and infrared
soldering
can also be mounted on the soldering side
Applikationen / application
• Strommesswiderstand für Leistungshybride
current sensor for power hybrid applications
• Steuergeräte in der Automobiltechnik
control systems for the automotive market
• Leistungsmodule / power modules
• Frequenzumrichter / frequency converters
• Schaltnetzteile / switch mode power supplies
e
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
Be
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
B
e
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
B
e
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
Be
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
B
0
.
5
-
0
1
0
R
-
K
M
S
p
y
T
e
p
y
t
t
r
e
w
s
d
n
a
t
s
r
e
d
i
W
e
u
l
a
v
e
c
n
a
t
s
i
s
e
r
z
n
a
r
e
l
o
T
e
c
n
a
r
e
l
o
t
K
M
Sm
h
O
m
0
1%
5
Lastminderungskurve
0
0,25
0,5
0,75
1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Kontaktstellentemperatur T
K / [°C]
terminal temperature T
K /[°C]
P/P
Nom
Technische Daten / technical data
Widerstandswerte
resistance values
10 mOhm – 500 mOhm
Toleranz
tolerance
5%, 10%
(1% und 2% in Vorbereitung)
5%, 10%
(1% und 2% under development)
Temperaturkoeffizient
temperature coefficient
< ±50 ppm/K ( 20 °C bis 60 °C )*
< ±50 ppm/K ( 20 °C to 60 °C )*
Temperaturbereich
applicable temperature range
-55 °C bis +135 °C
-55 °C to +135 °C
Belastbarkeit
load capacity
0,5 Watt
Innerer Wärmewiderstand
( Folie / Kontakte )
internal heat resistance
( foil / terminals )
Rthi < 80 K/W
Isolationsspannung
dielectric withstanding voltage
200 V
Induktivität ( R = 10mOhm )
inductance ( R = 10 mOhm )
< 10 nH
Stabilität unter Nennlast
( Kontaktstellentemp. = 95 °C )
tability ( nominal load )
( Terminal temperature = 95 °C )
Abweichung < 0.5 % nach 2000 h
Deviation < 0.5 % after 2000 h
* gültig für Werte
≥ 20 mOhm
valid for values
≥ 20 mOhm


Similar Part No. - SMK-R010-5.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isabellenhütte Heu...
SMK-R010-5.0 ISABELLENHUETTE-SMK-R010-5.0 Datasheet
571Kb / 4P
PRECISION RESISTORS
More results

Similar Description - SMK-R010-5.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
VCS101 VISHAY-VCS101 Datasheet
78Kb / 2P
Bulk Metal Technology Precision, Low Value, Current Sense/Current Shunt Resistors
25-Jun-07
logo
List of Unclassifed Man...
SR10 ETC2-SR10 Datasheet
327Kb / 1P
Precision Current Sense Resistors
logo
Ohmite Mfg. Co.
TGHGCR0005FE OHMITE-TGHGCR0005FE Datasheet
106Kb / 1P
Precision Current Sense Resistors
logo
American Accurate Compo...
CSRMS1R005DM AAC-CSRMS1R005DM Datasheet
107Kb / 2P
CURRENT SENSE - Molded Current Sense Resistors
CTL05R015FJM AAC-CTL05R015FJM Datasheet
222Kb / 2P
CURRENT SENSE RESISTORS
logo
Bourns Electronic Solut...
PWR4413 BOURNS-PWR4413 Datasheet
104Kb / 1P
Current Sense Resistors
PWR4413DR050J BOURNS-PWR4413DR050J Datasheet
104Kb / 1P
Current Sense Resistors
logo
Ohmite Mfg. Co.
TGHG OHMITE-TGHG Datasheet
345Kb / 2P
Precision Current Sense Resistors
logo
Caddock Electronics, In...
SR10 CADDOCK-SR10 Datasheet
427Kb / 1P
Type SR Precision Current Sense Resistors
SR10 CADDOCK-SR10_17 Datasheet
355Kb / 1P
Type SR Precision Current Sense Resistors
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com