Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMP-R010-1.0 Datasheet(PDF) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

Part # SMP-R010-1.0
Description  Precision Resistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RHOPOINT [RHOPOINT COMPONENTS]
Direct Link  http://www.rhopointcomponents.com
Logo RHOPOINT - RHOPOINT COMPONENTS

SMP-R010-1.0 Datasheet(HTML) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

  SMP-R010-1.0 Datasheet HTML 1Page - RHOPOINT COMPONENTS SMP-R010-1.0 Datasheet HTML 2Page - RHOPOINT COMPONENTS SMP-R010-1.0 Datasheet HTML 3Page - RHOPOINT COMPONENTS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Precision Resistors
Typ / type SMP
RHOPOINT COMPONENTS LTD
Holland Road, Hurst Green, Oxted, Surrey, RH8 9AX, ENGLAND
Tel: +44/01883 717988, Fax: +44/01883 712938, Email: sales@rhopointcomponents.com Website: www.rhopointcomponents.com
Ausgabe / Issue : 17/12/2001
SMP-1 / 3
Technische Änderungen vorbehalten - technical modifications reserved
Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von
MANGANIN-Widerständen
temperature dependence of the electrical resistance of
MANGANIN-resistors
-40
-20
20
40
60
80
100
120
T [oC]
-1
-0.5
0.5
1
∆R/R
20 [%]
Merkmale / features
• 1 Watt Dauerleistung
1 Watt permanent power
• Dauerströme bis 14 A ( 5mOhm )
constant current up to 14 Amps ( 5 mOhm )
• sehr kleine Bauform (2010)
extremly small size (2010)
• sehr gute Langzeitstabilität
excellent long term stability
• sehr hohe Pulsbelastbarkeit
high pulse power rating
• Bauteilmontage: Reflow -,Wellen und IR-Löten
mounting: reflow, wave and infrared soldering
Applikationen / application
• Meßwiderstand für Leistungshybride
current sensor for power hybrid applications
• Steuergeräte in der Automobiltechnik
controll systems for the automotive market
• Leistungsmodule / power modules
• Frequenzumrichter / frequency converters
• Schaltnetzteile / switch mode power supplies
e
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
Be
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
B
e
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
B
e
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
Be
l
p
m
a
x
e
g
n
i
r
e
d
r
o
/
g
n
u
n
h
c
i
e
z
e
b
l
l
e
t
s
e
B
0
.
1
-
0
1
0
R
-
P
M
S
p
y
T
e
p
y
t
t
r
e
w
s
d
n
a
t
s
r
e
d
i
W
e
u
l
a
v
e
c
n
a
t
s
i
s
e
r
z
n
a
r
e
l
o
T
e
c
n
a
r
e
l
o
t
P
M
Sm
h
O
m
0
1%
1
Lastminderungskurve
power derating curve
Lastminderungskurve
0
0,25
0,5
0,75
1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Kontaktstellentemperatur T
K / [°C]
terminal temperature T
K /[°C]
P/P
Nom
Technische Daten / technical data
Widerstandswerte
resistance values
5 mOhm – 1Ohm
Toleranz
tolerance
0.5%, 1%, 2%, 5%
Temperaturkoeffizient
temperature coefficient
< ±50 ppm/K ( 20 °Cbis 60 °C)
*
< ±50 ppm/K ( 20 °Cto 60 °C)
*
Temperaturbereich
applicable temperature range
-55 °C bis +135 °C-55 °C to +135 °C
Belastbarkeit
load capacity
1 Watt
Innerer Wärmewiderstand
( Folie / Kontakte )
internal heat resistance
( foil / terminals )
Rthi < 40 K/W
Isolationsspannung
dielectric withstanding voltage
200 V
Induktivität ( R = 10mOhm )
inductance ( R = 10 mOhm )
< 10 nH
Stabilität unter Nennlast
( Kontaktstellentemp. = 95 °C)
tability ( nominal load )
( Terminal temperature = 95 °C)
Abweichung < 0.5 % nach 2000 h
Deviation < 0.5 % after 2000 h
* gültig für Werte
≥ 10 mOhm
valid for values
≥ 10 mOhm
Verfügbarkeit:Muster 12/01 Serie ab 3. Quartal 02
availability:
samples 12/01 series production 3rd quater02


Similar Part No. - SMP-R010-1.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isabellenhütte Heu...
SMP-R005-1.0 ISABELLENHUETTE-SMP-R005-1.0 Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
More results

Similar Description - SMP-R010-1.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Welwyn Components Limit...
3812-10TGI WELWYN-3812-10TGI Datasheet
391Kb / 2P
Precision Resistors Precision Resistors
logo
RHOPOINT COMPONENTS
A-H2 RHOPOINT-A-H2 Datasheet
68Kb / 2P
Precision Resistors
SMH-B-R010-1.0 RHOPOINT-SMH-B-R010-1.0 Datasheet
139Kb / 3P
Precision Resistors
logo
Isabellenhütte Heu...
BVB ISABELLENHUETTE-BVB Datasheet
1Mb / 4P
PRECISION RESISTORS
BVH ISABELLENHUETTE-BVH Datasheet
504Kb / 4P
Precision resistors
CMK ISABELLENHUETTE-CMK Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
CMS ISABELLENHUETTE-CMS Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
BVT ISABELLENHUETTE-BVT Datasheet
725Kb / 4P
Precision resistors
SMT ISABELLENHUETTE-SMT Datasheet
1Mb / 5P
Precision resistors
VLK ISABELLENHUETTE-VLK Datasheet
802Kb / 4P
PRECISION RESISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com